Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

ELH109M035AR4AA Datasheet (PDF) - Kemet Corporation

ELH109M035AR4AA Datasheet PDF - Kemet Corporation
No. de pieza ELH109M035AR4AA
Descarga  ELH109M035AR4AA Descarga
Tamaño del archivo   56.4 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  KEMET [Kemet Corporation]
Página de inicio  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Descripción Electrónicos Aluminum Electrolytic, 85C, ELH, 0.01 F, 20%, 35 V, -40/85C

ELH109M035AR4AA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
ELH109M035AR4AA Datasheet PDF - Kemet Corporation

No. de pieza ELH109M035AR4AA
Descarga  ELH109M035AR4AA Click to download

Tamaño del archivo   56.4 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  KEMET [Kemet Corporation]
Página de inicio  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Descripción Electrónicos Aluminum Electrolytic, 85C, ELH, 0.01 F, 20%, 35 V, -40/85C

ELH109M035AR4AA Datasheet (HTML) - Kemet Corporation




Número de pieza similar - ELH109M035AR4AA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Kemet Corporation
ELH109M035AR4 KEMET-ELH109M035AR4 Datasheet
4Mb / 26P
Snap-In Aluminum Electrolytic Capacitors ELH Series
More results


Descripción similar - ELH109M035AR4AA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Kemet Corporation
ELH229M016AR4AA KEMET-ELH229M016AR4AA Datasheet
56Kb / 1P
Aluminum Electrolytic, 85C, ELH, 0.022 F, 20%, 16 V, -40/85C
ELH689M016AT6AA KEMET-ELH689M016AT6AA Datasheet
56Kb / 1P
Aluminum Electrolytic, 85C, ELH, 0.068 F, 20%, 16 V, -40/85C
ELH109M050AS5AA KEMET-ELH109M050AS5AA Datasheet
56Kb / 1P
ELH, Aluminum Electrolytic, 85C, 0.01 F, 20%, 50 V, -40/85C
ALS30A103DA040 KEMET-ALS30A103DA040 Datasheet
74Kb / 1P
ALS30, Aluminum Electrolytic, 85C, 0.01 F, 20%, 40 V, -40/85C
ELH109M063AT4AA KEMET-ELH109M063AT4AA Datasheet
56Kb / 1P
Aluminum Electrolytic, 85C, ELH, 0.01 F, 20%, 63 V, -40/85C
ELH688M035AR2AA KEMET-ELH688M035AR2AA Datasheet
56Kb / 1P
Aluminum Electrolytic, 85C, ELH, 6800 uF, 20%, 35 V, -40/85C
ELH229M035AS6AA KEMET-ELH229M035AS6AA Datasheet
56Kb / 1P
Aluminum Electrolytic, 85C, ELH, 0.022 F, 20%, 35 V, -40/85C
ELH479M016AS6AA KEMET-ELH479M016AS6AA Datasheet
56Kb / 1P
Aluminum Electrolytic, 85C, ELH, 0.047 F, 20%, 16 V, -40/85C
ELH109M016AQ2AA KEMET-ELH109M016AQ2AA Datasheet
56Kb / 1P
Aluminum Electrolytic, 85C, ELH, 0.01 F, 20%, 16 V, -40/85C
ELH478M035AQ2AA KEMET-ELH478M035AQ2AA Datasheet
56Kb / 1P
Aluminum Electrolytic, 85C, ELH, 4700 uF, 20%, 35 V, -40/85C
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.COM.MX
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com