Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

A0300-40-1X Datasheet (PDF) - Vishay Barry

A0300-40-1X Datasheet PDF - Vishay Barry
No. de pieza A0300-40-1X
Descarga  A0300-40-1X Descarga
Tamaño del archivo   185.7 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  BARRY [Vishay Barry]
Página de inicio  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry
Descripción Electrónicos BeO 3 dB FLANGED ATTENUATOR

A0300-40-1X Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
A0300-40-1X Datasheet PDF - Vishay Barry

No. de pieza A0300-40-1X
Descarga  A0300-40-1X Click to download

Tamaño del archivo   185.7 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  BARRY [Vishay Barry]
Página de inicio  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry
Descripción Electrónicos BeO 3 dB FLANGED ATTENUATOR

A0300-40-1X Datasheet (HTML) - Vishay Barry


A0300-40-1X Detalles de producto

Features:
♦ BeO Material
♦ DC - 4 GHz Performance
♦ 40 Watt Input Power
♦ Flange Mount




Número de pieza similar - A0300-40-1X

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Barry
A0300-40-3X BARRY-A0300-40-3X Datasheet
136Kb / 1P
BeO 3 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. C
More results


Descripción similar - A0300-40-1X

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Barry
A0300-40-3X BARRY-A0300-40-3X Datasheet
136Kb / 1P
BeO 3 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. C
A0300-50-5X BARRY-A0300-50-5X Datasheet
219Kb / 1P
BeO 3 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. A
A0800-40-3X BARRY-A0800-40-3X Datasheet
138Kb / 1P
BeO 8 dB FLANGED ATTENUATOR
Revision Date 11/24/08
A1200-40-3X BARRY-A1200-40-3X Datasheet
134Kb / 1P
BeO 12 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. A
A0100-100-9X BARRY-A0100-100-9X Datasheet
87Kb / 1P
BeO 1 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. A
A0100-40-1X BARRY-A0100-40-1X Datasheet
184Kb / 1P
BeO 1 dB FLANGED ATTENUATOR
Revision Date 07/16/08
A0150-150-1X BARRY-A0150-150-1X Datasheet
119Kb / 1P
BeO 1.5 dB FLANGED ATTENUATOR
Revision Date 01/05/11
A1500-40-3X BARRY-A1500-40-3X Datasheet
134Kb / 1P
BeO 15 dB FLANGED ATTENUATOR
Revision Date 11/24/08
A3000-40-1X BARRY-A3000-40-1X Datasheet
84Kb / 1P
BeO 30 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. A
A3000-40-3X BARRY-A3000-40-3X Datasheet
149Kb / 1P
BeO 30 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. A
More results




Sobre a Vishay Barry


Vishay Barry es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.

Vishay Barry se especializa en la producción de resistencias de alta precisión, película delgada y película gruesa, matrices de resistencia y componentes pasivos especializados para aplicaciones exigentes en las industrias aeroespaciales, militares y médicas.

La compañía tiene su sede en Franklin, Kentucky, y tiene ubicaciones adicionales en Europa y Asia.

Los productos Vishay Barry están diseñados y fabricados para cumplir con los estrictos estándares de calidad y confiabilidad, y se utilizan en una amplia gama de aplicaciones que incluyen equipos médicos, sistemas de automatización industrial y sistemas militares y aeroespaciales.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.COM.MX
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com