Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

TW0299C Datasheet (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TW0299C Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. de pieza TW0299C
Descarga  TW0299C Descarga
Tamaño del archivo   172.58 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos Crystal Oscillator SMD 2.5x2.0 19.20MHz

TW0299C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TW0299C Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No. de pieza TW0299C
Descarga  TW0299C Click to download

Tamaño del archivo   172.58 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos Crystal Oscillator SMD 2.5x2.0 19.20MHz

TW0299C Datasheet (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.


TW0299C Detalles de producto

Features:
Surface Mount Seam Weld Package
Excellent Reliability Performance
Excellent Frequency Perturbation and Stability over temperature
Application:
1.8V Supply Voltage CMOS Output
Option-able stand-by functions for output.




Número de pieza similar - TW0299C

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TW0202A TAI-SAW-TW0202A Datasheet
167Kb / 4P
SMD Clock Oscillator 48.0 MHz
TW0208A TAI-SAW-TW0208A Datasheet
209Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 44MHz Crystal Oscillator
TW0213A TAI-SAW-TW0213A Datasheet
197Kb / 4P
SMD Clock Oscillator 24.000 MHz
TW0225A TAI-SAW-TW0225A Datasheet
202Kb / 5P
SMD 3.2x2.5 20MHz Crystal Oscillator
TW0227A TAI-SAW-TW0227A Datasheet
191Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 40MHz Crystal Oscillator
More results


Descripción similar - TW0299C

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TW0248A TAI-SAW-TW0248A Datasheet
129Kb / 8P
SMD 2.5x2.0 24MHz Crystal Oscillator
REV. NO.:1.0
TW0451A TAI-SAW-TW0451A Datasheet
131Kb / 8P
SMD 2.5x2.0 12.00MHz Crystal Oscillator
REV. NO.: 2
TW0464A TAI-SAW-TW0464A Datasheet
142Kb / 8P
Crystal Oscillator SMD 2.5x2.0 3.5795MHz
REV. NO: 1.0
TZ0608A TAI-SAW-TZ0608A Datasheet
186Kb / 5P
SMD 2.5x2.0 40.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 2
TZ0631A TAI-SAW-TZ0631A Datasheet
345Kb / 7P
SMD 2.5x2.0 26.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 3
TZ0679A TAI-SAW-TZ0679A Datasheet
186Kb / 5P
SMD 2.5x2.0 48.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 2
TZ0733D TAI-SAW-TZ0733D Datasheet
165Kb / 7P
Crystal Unit SMD 2.5x2.0 40.00MHz
REV. NO.: 2
TZ0982A TAI-SAW-TZ0982A Datasheet
195Kb / 5P
SMD 2.5x2.0 27.6MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ1106A TAI-SAW-TZ1106A Datasheet
234Kb / 7P
SMD 2.5x2.0 27.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ1480CA5314 TAI-SAW-TZ1480CA5314 Datasheet
113Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 19.20MHz
REV. NO.: 1
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.COM.MX
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com