Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

TW0451A Datasheet (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TW0451A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. de pieza TW0451A
Descarga  TW0451A Descarga
Tamaño del archivo   131.72 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos SMD 2.5x2.0 12.00MHz Crystal Oscillator

TW0451A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TW0451A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No. de pieza TW0451A
Descarga  TW0451A Click to download

Tamaño del archivo   131.72 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos SMD 2.5x2.0 12.00MHz Crystal Oscillator

TW0451A Datasheet (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.


TW0451A Detalles de producto

Features:
Surface Mount Seam Weld Package
Excellent Reliability Performance
Excellent Frequency Perturbation and Stability over temperature
Application:
1.8V Supply Voltage CMOS Output
Option-able stand-by function for output .




Número de pieza similar - TW0451A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TW0453A TAI-SAW-TW0453A Datasheet
139Kb / 8P
SMD 3.2x2.5 54.00MHz Crystal Oscillator
REV. NO.: 1
TW0453D TAI-SAW-TW0453D Datasheet
148Kb / 8P
Crystal Oscillator SMD 3.2x2.5 54.00MHz
REV. NO: 1
TW0457A TAI-SAW-TW0457A Datasheet
116Kb / 7P
Crystal Oscillator SMD 7.0x5.0 20MHz
REV. NO: 1.0
TW0459B TAI-SAW-TW0459B Datasheet
7Mb / 8P
Your Best Partner For Frequency Devices
TW0459E TAI-SAW-TW0459E Datasheet
7Mb / 8P
Your Best Partner For Frequency Devices
More results


Descripción similar - TW0451A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TW0248A TAI-SAW-TW0248A Datasheet
129Kb / 8P
SMD 2.5x2.0 24MHz Crystal Oscillator
REV. NO.:1.0
TW0299C TAI-SAW-TW0299C Datasheet
172Kb / 9P
Crystal Oscillator SMD 2.5x2.0 19.20MHz
REV. NO.:2.0
TW0464A TAI-SAW-TW0464A Datasheet
142Kb / 8P
Crystal Oscillator SMD 2.5x2.0 3.5795MHz
REV. NO: 1.0
TZ0608A TAI-SAW-TZ0608A Datasheet
186Kb / 5P
SMD 2.5x2.0 40.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 2
TZ0631A TAI-SAW-TZ0631A Datasheet
345Kb / 7P
SMD 2.5x2.0 26.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 3
TZ0679A TAI-SAW-TZ0679A Datasheet
186Kb / 5P
SMD 2.5x2.0 48.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 2
TZ0982A TAI-SAW-TZ0982A Datasheet
195Kb / 5P
SMD 2.5x2.0 27.6MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ1106A TAI-SAW-TZ1106A Datasheet
234Kb / 7P
SMD 2.5x2.0 27.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ2237A TAI-SAW-TZ2237A Datasheet
424Kb / 8P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 12.00MHz
REV. NO.: 1
TZ2265A TAI-SAW-TZ2265A Datasheet
416Kb / 8P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 12.00MHz
REV. NO.: 1
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.COM.MX
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com