Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

TW0462A Datasheet (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TW0462A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. de pieza TW0462A
Descarga  TW0462A Descarga
Tamaño del archivo   131.62 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos SMD 3.2x2.5 8.00MHz Crystal Oscillator

TW0462A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TW0462A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No. de pieza TW0462A
Descarga  TW0462A Click to download

Tamaño del archivo   131.62 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos SMD 3.2x2.5 8.00MHz Crystal Oscillator

TW0462A Datasheet (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.


TW0462A Detalles de producto

Features:
Surface Mount Seam Weld Package
Excellent Reliability Performance
Good Frequency Perturbation and Stability over temperature
Application:
3.3 V Supply Voltage CMOS Output
Option-able stand-by function for output .




Número de pieza similar - TW0462A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TW0464A TAI-SAW-TW0464A Datasheet
142Kb / 8P
Crystal Oscillator SMD 2.5x2.0 3.5795MHz
REV. NO: 1.0
More results


Descripción similar - TW0462A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TW0228A TAI-SAW-TW0228A Datasheet
219Kb / 5P
SMD 3.2x2.5 48MHz Crystal Oscillator
TW0233A TAI-SAW-TW0233A Datasheet
218Kb / 5P
SMD 3.2x2.5 25MHz Crystal Oscillator
TW0255A TAI-SAW-TW0255A Datasheet
240Kb / 6P
SMD 3.2x2.5 32MHz Crystal Oscillator
TW0258A TAI-SAW-TW0258A Datasheet
225Kb / 6P
SMD 3.2x2.5 24.576MHz Crystal Oscillator
TW0261A TAI-SAW-TW0261A Datasheet
348Kb / 8P
SMD 3.2x2.5 50MHz Crystal Oscillator
TW0277A TAI-SAW-TW0277A Datasheet
270Kb / 6P
SMD 3.2x2.5 16MHz Crystal Oscillator
TW0426A TAI-SAW-TW0426A Datasheet
149Kb / 7P
SMD 3.2x2.5 125MHz Crystal Oscillator
REV. NO.: 1.0
TW0480A TAI-SAW-TW0480A Datasheet
170Kb / 8P
Crystal Oscillator SMD 3.2x2.5 16.67MHz
REV. NO: 1.0
TW0494B TAI-SAW-TW0494B Datasheet
218Kb / 8P
Crystal Oscillator SMD 3.2x2.5 27.00MHz
REV. NO: 5
TW0597A TAI-SAW-TW0597A Datasheet
149Kb / 8P
Crystal Oscillator SMD 3.2x2.5 32.768MHz
REV. NO: 1
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.COM.MX
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com