Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

TZ0608A Datasheet (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TZ0608A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. de pieza TZ0608A
Descarga  TZ0608A Descarga
Tamaño del archivo   186.08 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos SMD 2.5x2.0 40.0MHz Crystal Unit

TZ0608A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TZ0608A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No. de pieza TZ0608A
Descarga  TZ0608A Click to download

Tamaño del archivo   186.08 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos SMD 2.5x2.0 40.0MHz Crystal Unit

TZ0608A Datasheet (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.


TZ0608A Detalles de producto

Features:
Surface Mount Seam Weld Package
Excellent Reliability Performance
Ultra Miniature Package

Description and Applications:
Surface mount 2.5mmx2.0mm crystal unit for use in communications devices, especially for a
need of ultra miniature package for mobility.




Número de pieza similar - TZ0608A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TZ0600A TAI-SAW-TZ0600A Datasheet
302Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 32.00MHz
REV. NO.: 4
TZ0602A TAI-SAW-TZ0602A Datasheet
226Kb / 5P
SMD 4.0x2.5 24.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0603A TAI-SAW-TZ0603A Datasheet
301Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 20.000MHz
REV. NO.: 4
TZ0604A TAI-SAW-TZ0604A Datasheet
301Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 20.000MHz
REV. NO.: 3
TZ0605A TAI-SAW-TZ0605A Datasheet
302Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 16.0MHz
REV. NO.: 4
More results


Descripción similar - TZ0608A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TZ0451A TAI-SAW-TZ0451A Datasheet
301Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 40.0MHz
REV. NO.: 4
TZ0678A TAI-SAW-TZ0678A Datasheet
186Kb / 5P
SMD 2.5x2.0 40.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 2
TZ0896A TAI-SAW-TZ0896A Datasheet
346Kb / 7P
SMD 2.5x2.0 40.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 2
TZ1181A TAI-SAW-TZ1181A Datasheet
234Kb / 7P
SMD 2.5x2.0 40.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ1269C TAI-SAW-TZ1269C Datasheet
149Kb / 8P
Crystal Unit SMD 2.0x1.6 40.0MHz
REV. NO.: 1
TZ1327A TAI-SAW-TZ1327A Datasheet
177Kb / 8P
Crystal Unit SMD 2.0x1.6 40.0MHz
REV. NO.: 3.0
TZ1327B TAI-SAW-TZ1327B Datasheet
177Kb / 8P
Crystal Unit SMD 2.0x1.6 40.0MHz
REV. NO.: 3.0
TZ1327D TAI-SAW-TZ1327D Datasheet
170Kb / 8P
Crystal Unit SMD 2.0x1.6 40.0MHz
REV. NO.: 3.0
TZ1721A TAI-SAW-TZ1721A Datasheet
365Kb / 7P
Crystal Unit SMD 2.5x2.0 40.0MHz
REV. NO.: 1
TZ2535A TAI-SAW-TZ2535A Datasheet
159Kb / 8P
Crystal Unit SMD 2.5x2.0 40.0MHz
REV. NO.: 2
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.COM.MX
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com