Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

TZ0631A Datasheet (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TZ0631A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. de pieza TZ0631A
Descarga  TZ0631A Descarga
Tamaño del archivo   345.21 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos SMD 2.5x2.0 26.0MHz Crystal Unit

TZ0631A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TZ0631A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No. de pieza TZ0631A
Descarga  TZ0631A Click to download

Tamaño del archivo   345.21 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos SMD 2.5x2.0 26.0MHz Crystal Unit

TZ0631A Datasheet (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.


TZ0631A Detalles de producto

Features:
Surface Mount Hermetic Package
Excellent Reliability Performance
Good Frequency Perturbation and Stability over temperature
Ultra Miniature Package

Description and Applications:
Surface mount 2.5mmx2.0mm crystal unit for use in wireless communications devices,
especially for a need of ultra miniature package for mobility.




Número de pieza similar - TZ0631A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TZ0630A TAI-SAW-TZ0630A Datasheet
197Kb / 5P
SMD 4.0x2.5 24.576MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0632A TAI-SAW-TZ0632A Datasheet
200Kb / 5P
SMD 4x2.5 16.0MHz Crystal Unit
REV. NO.:1
TZ0633A TAI-SAW-TZ0633A Datasheet
7Mb / 8P
Your Best Partner For Frequency Devices
TZ0634A TAI-SAW-TZ0634A Datasheet
197Kb / 5P
SMD 4.0x2.5 32.MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0635A TAI-SAW-TZ0635A Datasheet
183Kb / 3P
SMD6x3.5 12.000 MHz Crystal Resonator
REV. NO.: 1.0
More results


Descripción similar - TZ0631A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TZ0661A TAI-SAW-TZ0661A Datasheet
235Kb / 7P
SMD 2.5x2.0 26.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 3
TZ1027A TAI-SAW-TZ1027A Datasheet
259Kb / 5P
SMD 2.5x2.0 26.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 3
TZ1180A TAI-SAW-TZ1180A Datasheet
196Kb / 5P
SMD 2.5x2.0 26.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ1204A TAI-SAW-TZ1204A Datasheet
368Kb / 7P
Crystal Unit SMD 2.5x2.0 26.0MHz
REV. NO.: 1
TZ1348A TAI-SAW-TZ1348A Datasheet
201Kb / 5P
SMD 2.5x2.0 26.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ1362A TAI-SAW-TZ1362A Datasheet
201Kb / 5P
SMD 2.5x2.0 26.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ1458A TAI-SAW-TZ1458A Datasheet
345Kb / 7P
SMD 2.5x2.0 26.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ1458C TAI-SAW-TZ1458C Datasheet
137Kb / 8P
Crystal Unit SMD 2.5x2.0 26.0MHz
REV. NO.: 1
TZ1787A TAI-SAW-TZ1787A Datasheet
369Kb / 7P
Crystal Unit SMD 2.5x2.0 26.0MHz
REV. NO.: 1
TZ2465A TAI-SAW-TZ2465A Datasheet
160Kb / 8P
Crystal Unit SMD 2.5x2.0 26.0MHz
REV. NO.: 1
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.COM.MX
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com