Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

TZ0679A Datasheet (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TZ0679A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. de pieza TZ0679A
Descarga  TZ0679A Descarga
Tamaño del archivo   186.09 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos SMD 2.5x2.0 48.0MHz Crystal Unit

TZ0679A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TZ0679A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No. de pieza TZ0679A
Descarga  TZ0679A Click to download

Tamaño del archivo   186.09 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos SMD 2.5x2.0 48.0MHz Crystal Unit

TZ0679A Datasheet (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.


TZ0679A Detalles de producto

Features:
Surface Mount Seam Weld Package
Excellent Reliability Performance
Ultra Miniature Package

Description and Applications:
Surface mount 2.5mmx2.0mm crystal unit for use in communications devices, especially for a
need of ultra miniature package for mobility.




Número de pieza similar - TZ0679A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TZ0670A TAI-SAW-TZ0670A Datasheet
301Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 26.0MHz
REV. NO.: 3
TZ0670D TAI-SAW-TZ0670D Datasheet
165Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 26.00MHz
REV. NO.: 1
TZ0670E TAI-SAW-TZ0670E Datasheet
213Kb / 8P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 26.00MHz
REV. NO.: 1
TZ0671A TAI-SAW-TZ0671A Datasheet
190Kb / 5P
SMD 4x2.5 16.676MHz Crystal Unit
REV. NO.:1
TZ0672A TAI-SAW-TZ0672A Datasheet
216Kb / 5P
SMD 4.0x2.5 22.4MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
More results


Descripción similar - TZ0679A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TZ0290A TAI-SAW-TZ0290A Datasheet
233Kb / 5P
SMD 4.0x2.5 48.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 2
TZ0314A TAI-SAW-TZ0314A Datasheet
217Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 48.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 2
TZ0461A TAI-SAW-TZ0461A Datasheet
349Kb / 7P
SMD 2.5x2.0 48.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 3
TZ1401A TAI-SAW-TZ1401A Datasheet
267Kb / 8P
SMD 4.0x2.5 48.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ1513A TAI-SAW-TZ1513A Datasheet
125Kb / 7P
Crystal Unit SMD 2.5x2.0 48.0MHz
REV. NO.: 1
TZ1932C TAI-SAW-TZ1932C Datasheet
165Kb / 8P
Crystal Unit SMD 2.0x1.6 48.0MHz
REV. NO.: 3.0
TZ1932D TAI-SAW-TZ1932D Datasheet
164Kb / 8P
Crystal Unit SMD 2.0x1.6 48.0MHz
REV. NO.: 3.0
TZ2323D TAI-SAW-TZ2323D Datasheet
144Kb / 8P
Crystal Unit SMD 2.0x1.6 48.0MHz
REV. NO.: 1
TZ2365C TAI-SAW-TZ2365C Datasheet
170Kb / 8P
Crystal Unit SMD 2.0x1.6 48.0MHz
REV. NO.: 1
TZ2365D TAI-SAW-TZ2365D Datasheet
170Kb / 8P
Crystal Unit SMD 2.0x1.6 48.0MHz
REV. NO.: 1
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.COM.MX
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com