Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

TZ0733D Datasheet (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TZ0733D Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. de pieza TZ0733D
Descarga  TZ0733D Descarga
Tamaño del archivo   165.91 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos Crystal Unit SMD 2.5x2.0 40.00MHz

TZ0733D Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TZ0733D Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No. de pieza TZ0733D
Descarga  TZ0733D Click to download

Tamaño del archivo   165.91 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos Crystal Unit SMD 2.5x2.0 40.00MHz

TZ0733D Datasheet (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.


TZ0733D Detalles de producto

Features:
Surface Mount Hermetic Package
Excellent Reliability Performance
Good Frequency Perturbation and Stability over temperature
Ultra Miniature Package
Moisture Sensitivity Level (MSL) : Level-1

Description and Applications:
Surface mount 2.5mmx2.0mm crystal unit for use in wireless communications devices,
especially for a need of ultra miniature package for mobility.




Número de pieza similar - TZ0733D

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TZ0733E TAI-SAW-TZ0733E Datasheet
189Kb / 7P
Crystal Unit SMD 2.5x2.0 40.00MHz
REV. NO.: 2
More results


Descripción similar - TZ0733D

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TZ0356E TAI-SAW-TZ0356E Datasheet
172Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 40.00MHz
REV. NO.: 2
TZ0608A TAI-SAW-TZ0608A Datasheet
186Kb / 5P
SMD 2.5x2.0 40.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 2
TZ0631A TAI-SAW-TZ0631A Datasheet
345Kb / 7P
SMD 2.5x2.0 26.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 3
TZ0679A TAI-SAW-TZ0679A Datasheet
186Kb / 5P
SMD 2.5x2.0 48.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 2
TZ0733E TAI-SAW-TZ0733E Datasheet
189Kb / 7P
Crystal Unit SMD 2.5x2.0 40.00MHz
REV. NO.: 2
TZ0982A TAI-SAW-TZ0982A Datasheet
195Kb / 5P
SMD 2.5x2.0 27.6MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ0987A TAI-SAW-TZ0987A Datasheet
125Kb / 7P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 40.00MHz
REV. NO.: 1
TZ1106A TAI-SAW-TZ1106A Datasheet
234Kb / 7P
SMD 2.5x2.0 27.0MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
TZ1181EAAA32 TAI-SAW-TZ1181EAAA32 Datasheet
164Kb / 7P
Crystal Unit SMD 2.5x2.0 40.00MHz
REV. NO.: 1
TZ2353A TAI-SAW-TZ2353A Datasheet
433Kb / 8P
Crystal Unit SMD 3.2x2.5 40.00MHz
REV. NO.: 1
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.COM.MX
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com