Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

HD74HCT688 Datasheet (PDF) - Hitachi Semiconductor

HD74HCT688 Datasheet PDF - Hitachi Semiconductor
No. de pieza HD74HCT688
Descarga  HD74HCT688 Descarga
Tamaño del archivo   55.72 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Página de inicio  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor
Descripción Electrónicos 8-bit Magnitude Comparator

HD74HCT688 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
HD74HCT688 Datasheet PDF - Hitachi Semiconductor

No. de pieza HD74HCT688
Descarga  HD74HCT688 Click to download

Tamaño del archivo   55.72 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Página de inicio  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor
Descripción Electrónicos 8-bit Magnitude Comparator

HD74HCT688 Datasheet (HTML) - Hitachi Semiconductor


HD74HCT688 Detalles de producto

Description
The HD74HCT688 compares bit for bit two 8-bit words and indicate whether or not they are equal. The P=Q output indicates equality when it is low. A single active low enable is provided to facilitate cascading of several packages and enable comparison of words greater than 8 bits. This device is useful in memory block decoding applications, where memory block enable signals must be generated from computer address information.

Features
• LSTTL Output Logic Level Compatibility as well as CMOS Output Compatibility
• High Speed Operation: tpd (Data to P=Q) = 18 ns typ (CL = 50 pF)
• High Output Current: Fanout of 10 LSTTL Loads
• Wide Operating Voltage: VCC = 4.5 to 5.5 V
• Low Input Current: 1 µA max
• Low Quiescent Supply Current: ICC (static) = 4 µA max (Ta = 25°C)




Número de pieza similar - HD74HCT688

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Renesas Technology Corp
HD74HCT688 RENESAS-HD74HCT688 Datasheet
111Kb / 8P
8-bit Magnitude Comparator
HD74HCT688FPEL RENESAS-HD74HCT688FPEL Datasheet
111Kb / 8P
8-bit Magnitude Comparator
HD74HCT688P RENESAS-HD74HCT688P Datasheet
111Kb / 8P
8-bit Magnitude Comparator
HD74HCT688RPEL RENESAS-HD74HCT688RPEL Datasheet
111Kb / 8P
8-bit Magnitude Comparator
More results


Descripción similar - HD74HCT688

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NXP Semiconductors
74HC688 PHILIPS-74HC688 Datasheet
48Kb / 7P
8-bit magnitude comparator
December 1990
74LV688 PHILIPS-74LV688 Datasheet
126Kb / 12P
8-bit magnitude comparator
1998 Jun 23
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HC682 HITACHI-HD74HC682 Datasheet
45Kb / 7P
8-bit Magnitude Comparator
HD74HC688 HITACHI-HD74HC688 Datasheet
60Kb / 9P
8-bit Magnitude Comparator
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC682 RENESAS-HD74HC682 Datasheet
92Kb / 7P
8-bit Magnitude Comparator
HD74HC688 RENESAS-HD74HC688 Datasheet
111Kb / 8P
8-bit Magnitude Comparator
HD74HCT688 RENESAS-HD74HCT688 Datasheet
111Kb / 8P
8-bit Magnitude Comparator
logo
NXP Semiconductors
74HC_HCT688_CNV PHILIPS-74HC_HCT688_CNV_15 Datasheet
54Kb / 7P
8-bit magnitude comparator
December 1990
logo
Nexperia B.V. All right...
74HCT688 NEXPERIA-74HCT688 Datasheet
53Kb / 7P
8-bit magnitude comparator
December 1990
74HC688 NEXPERIA-74HC688 Datasheet
231Kb / 13P
8-bit magnitude comparator
Rev. 4 - 16 July 2021
More results




Sobre a Hitachi Semiconductor


Hitachi Semiconductor es una subsidiaria de Hitachi, Ltd., una compañía japonesa que se especializa en el diseño y fabricación de semiconductores.
La compañía se estableció en 1970 y tiene su sede en Tokio, Japón.
Hitachi Semiconductor ofrece una amplia gama de productos que incluyen productos de memoria, microcontroladores, ICS de administración de energía y otros semiconductores analógicos y digitales.
Los productos de la compañía se utilizan en diversas aplicaciones, como la electrónica de consumo, los sistemas automotrices y los equipos industriales.
Hitachi Semiconductor es conocido por su experiencia en tecnología de semiconductores y su capacidad para ofrecer productos confiables y de alta calidad a sus clientes.
La compañía tiene operaciones e instalaciones en varios países de todo el mundo y trabaja en estrecha colaboración con sus clientes para proporcionar soluciones de semiconductores personalizadas que satisfagan sus requisitos y necesidades específicas.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.COM.MX
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com