| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
SPC563M64X Datasheet(PDF) 119 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC563M64X Datasheet(HTML) 119 Page - STMicroelectronics |
|
119 / 128 page ![]() DocID14642 Rev 12 119/128 SPC563M64x, SPC563M60x Packages 127 Table 44. LQFP176 mechanical data Symbol Dimensions Millimeters Inches(1) 1. Values in inches are converted from millimeters (mm) and rounded to four decimal digits. Min Typ Max Min Typ Max A — — 1.600 — — 0.063 A1 0.050 — 0.150 0.002 — — A2 1.350 — 1.450 0.053 — 0.057 b 0.170 — 0.270 0.007 — 0.011 C 0.090 — 0.200 0.004 — 0.008 D 23.900 — 24.100 0.941 — 0.949 E 23.900 — 24.100 0.941 — 0.949 e — 0.500 — — 0.020 — HD 25.900 — 26.100 1.020 — 1.028 HE 25.900 — 26.100 1.020 — 1.028 L(2) 2. L dimension is measured at gauge plane at 0.25 above the seating plane. 0.450 — 0.750 0.018 — 0.030 L1 — 1.000 — — 0.039 — ZD — 1.250 — — 0.049 — ZE — 1.250 — — 0.049 — ccc — — 0.080 — — 0.003 |