Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

BD897 Datasheet (PDF) - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

BD897 Datasheet PDF - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.
No. de pieza BD897
Descarga  BD897 Descarga
Tamaño del archivo   127.62 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
Página de inicio  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.
Descripción Electrónicos Silicon NPN Darlington Power Transistor

BD897 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
BD897 Datasheet PDF - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

No. de pieza BD897
Descarga  BD897 Click to download

Tamaño del archivo   127.62 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
Página de inicio  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.
Descripción Electrónicos Silicon NPN Darlington Power Transistor

BD897 Datasheet (HTML) - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.


BD897 Detalles de producto

DESCRIPTION
• Collector-Emitter Breakdown Voltage- : V(BR)CEO= 60V(Min)
• High DC Current Gain : hFE= 750(Min) @lc= 3A
• Collector Power Dissipation- : Pc= 70W@ Tc= 25 °C
• 8 A Continuous Collector Current
• Complement to Type BD898

APPLICATIONS
• Designed for use as complementary AF push-pull output stage applications




Número de pieza similar - BD897

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Power Innovations Ltd
BD897 POINN-BD897 Datasheet
115Kb / 6P
NPN SILICON POWER DARLINGTONS
logo
Bourns Electronic Solut...
BD897 BOURNS-BD897 Datasheet
107Kb / 5P
NPN SILICON POWER DARLINGTONS
logo
Savantic, Inc.
BD897 SAVANTIC-BD897 Datasheet
101Kb / 3P
Silicon NPN Power Transistors
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BD897 JMNIC-BD897 Datasheet
126Kb / 1P
Silicon PNP Transistors
logo
Inchange Semiconductor ...
BD897 ISC-BD897 Datasheet
134Kb / 3P
Silicon NPN Power Transistors
More results


Descripción similar - BD897

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NEC
2SD1630 NEC-2SD1630 Datasheet
125Kb / 2P
NPN SILICON DARLINGTON POWER TRANSISTOR
logo
Microsemi Corporation
JANTX2N6284 MICROSEMI-JANTX2N6284 Datasheet
64Kb / 2P
NPN DARLINGTON POWER SILICON TRANSISTOR
logo
Micro Commercial Compon...
2N6045 MCC-2N6045 Datasheet
470Kb / 2P
NPN Silicon Power Darlington Transistor
TIP110 MCC-TIP110_11 Datasheet
234Kb / 2P
Silicon NPN Darlington Power Transistor
logo
Central Semiconductor C...
BD675 CENTRAL-BD675 Datasheet
337Kb / 2P
NPN SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTOR
logo
New Jersey Semi-Conduct...
TIP152 NJSEMI-TIP152 Datasheet
84Kb / 2P
Silicon NPN Darlington Power Transistor
MJH11018 NJSEMI-MJH11018 Datasheet
84Kb / 2P
Silicon NPN Darlington Power Transistor
TIP142T NJSEMI-TIP142T Datasheet
80Kb / 2P
Silicon NPN Darlington Power Transistor
logo
Inchange Semiconductor ...
2SD1072 ISC-2SD1072 Datasheet
259Kb / 2P
Silicon NPN Darlington Power Transistor
2SD1124 ISC-2SD1124 Datasheet
260Kb / 2P
Silicon NPN Darlington Power Transistor
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com