Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

EMP85N10CS Datasheet (PDF) - Excelliance MOS Corp.

EMP85N10CS Datasheet PDF - Excelliance MOS Corp.
No. de pieza EMP85N10CS
Descarga  EMP85N10CS Descarga
Tamaño del archivo   212.58 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
Página de inicio  http://www.excelliancemos.com/
Logo EXCELLIANCE - Excelliance MOS Corp.
Descripción Electrónicos N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor

EMP85N10CS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
EMP85N10CS Datasheet PDF - Excelliance MOS Corp.

No. de pieza EMP85N10CS
Descarga  EMP85N10CS Click to download

Tamaño del archivo   212.58 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
Página de inicio  http://www.excelliancemos.com/
Logo EXCELLIANCE - Excelliance MOS Corp.
Descripción Electrónicos N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor

EMP85N10CS Datasheet (HTML) - Excelliance MOS Corp.


EMP85N10CS Detalles de producto

Product Summary:
   BVDSS 100V
   RDSON (MAX.) 8.0mΩ
   ID 72A

UIS, Rg 100% Tested
Pb‐Free Lead Plating & Halogen Free




Número de pieza similar - EMP85N10CS

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Excelliance MOS Corp.
EMP85N10E EXCELLIANCE-EMP85N10E Datasheet
235Kb / 7P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMP85N10G EXCELLIANCE-EMP85N10G Datasheet
184Kb / 5P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMP85N10H EXCELLIANCE-EMP85N10H Datasheet
222Kb / 6P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Descripción similar - EMP85N10CS

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Excelliance MOS Corp.
EMD06N10E EXCELLIANCE-EMD06N10E Datasheet
231Kb / 6P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMD06N80F EXCELLIANCE-EMD06N80F Datasheet
173Kb / 5P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMD08N10E EXCELLIANCE-EMD08N10E Datasheet
231Kb / 6P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMD08N80F EXCELLIANCE-EMD08N80F Datasheet
172Kb / 5P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMD10N06A EXCELLIANCE-EMD10N06A Datasheet
224Kb / 6P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMD10N06E EXCELLIANCE-EMD10N06E Datasheet
230Kb / 5P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMD10N70F EXCELLIANCE-EMD10N70F Datasheet
170Kb / 5P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMD12N06A EXCELLIANCE-EMD12N06A Datasheet
224Kb / 6P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMD12N10H EXCELLIANCE-EMD12N10H Datasheet
215Kb / 6P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMD12N60F EXCELLIANCE-EMD12N60F Datasheet
169Kb / 5P
N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com