Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

EEE-HD2D560 Datasheet (PDF) - Panasonic Semiconductor

EEE-HD2D560 Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
No. de pieza EEE-HD2D560
Descarga  EEE-HD2D560 Descarga
Tamaño del archivo   38.55 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Página de inicio  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Descripción Electrónicos Aluminum Electrolytic Capacitors(SMD Type)

EEE-HD2D560 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
EEE-HD2D560 Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

No. de pieza EEE-HD2D560
Descarga  EEE-HD2D560 Click to download

Tamaño del archivo   38.55 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Página de inicio  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Descripción Electrónicos Aluminum Electrolytic Capacitors(SMD Type)

EEE-HD2D560 Datasheet (HTML) - Panasonic Semiconductor


EEE-HD2D560 Detalles de producto

Surface Mount Type
Series: FK Type: V

■ Features
● Endurance: 2000 h to 5000 h at 105 °C
● Low impedance (40 % to 60 % less than FC series)
   Miniaturized (30 % to 50 % less than FC series)
● Vibration-proof product is available upon request. (ø8 mm and larger)
● AEC-Q200 qualified✽
● RoHS directive compliant




Número de pieza similar - EEE-HD2D560

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Panasonic Semiconductor
EEE-HD2A220P PANASONIC-EEE-HD2A220P Datasheet
68Kb / 2P
Aluminum Electrolytic Capacitors/ HD
More results


Descripción similar - EEE-HD2D560

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Hitachi Metals, Ltd
HCGF5A HITACHI-METALS-HCGF5A Datasheet
43Kb / 2P
SCREW TERMINAL TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
logo
Suntan Capacitors
TS13AD SUNTAN-TS13AD Datasheet
138Kb / 2P
AXIAL TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
TS13AE SUNTAN-TS13AE Datasheet
139Kb / 2P
AXIAL TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
TS13AD SUNTAN-TS13AD Datasheet
138Kb / 2P
AXIAL TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
TS13AE SUNTAN-TS13AE Datasheet
139Kb / 2P
AXIAL TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
logo
List of Unclassifed Man...
VEC100M1CTR-0405 ETC2-VEC100M1CTR-0405 Datasheet
182Kb / 1P
SMD Aluminum Electrolytic Capacitors
logo
EPCOS
B41121A6107M EPCOS-B41121A6107M Datasheet
597Kb / 13P
Aluminum Electrolytic Capacitors: SMD
logo
Panasonic Semiconductor
EEEFK0J352SQ PANASONIC-EEEFK0J352SQ Datasheet
57Kb / 2P
Aluminum Electrolytic Capacitors (SMD Type)
EEE-1VA101XAP PANASONIC-EEE-1VA101XAP Datasheet
65Kb / 3P
Aluminum Electrolytic Capacitors (SMD Type)
FKS PANASONIC-FKS Datasheet
798Kb / 4P
Aluminum Electrolytic Capacitors (SMD Type)
17-Apr-19
More results




Sobre a Panasonic Semiconductor


Panasonic Semiconductor es una subsidiaria de Panasonic Corporation, una compañía de electrónica japonesa.
Panasonic Semiconductor proporciona una amplia gama de productos que incluyen microcontroladores, sensores, ICS de administración de energía y otros componentes electrónicos para diversas aplicaciones en los mercados automotrices, industriales y de consumo.
La compañía es conocida por su enfoque en la calidad y la confiabilidad, y sus productos se utilizan ampliamente en gestión de energía, iluminación y otras aplicaciones.
Panasonic Semiconductor tiene operaciones en varios países y es uno de los principales proveedores de componentes electrónicos en la región de Asia y el Pacífico.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com