Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

SIHFBC30A Datasheet (PDF) - Inchange Semiconductor Company Limited

SIHFBC30A Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited
No. de pieza SIHFBC30A
Descarga  SIHFBC30A Descarga
Tamaño del archivo   328.78 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Página de inicio  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Descripción Electrónicos iscN-Channel MOSFET Transistor

SIHFBC30A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
SIHFBC30A Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited

No. de pieza SIHFBC30A
Descarga  SIHFBC30A Click to download

Tamaño del archivo   328.78 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Página de inicio  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Descripción Electrónicos iscN-Channel MOSFET Transistor

SIHFBC30A Datasheet (HTML) - Inchange Semiconductor Company Limited


SIHFBC30A Detalles de producto

• DESCRITION
• Switching Voltage Regulators

• FEATURES
• Low drain-source on-resistance:
   RDS(ON) =2.2Ω (MAX)
• Enhancement mode:
   Vth = 2 to 4.5V (VDS = 10 V, ID=0.25mA)
• 100% avalanche tested
• Minimum Lot-to-Lot variations for robust device
   performance and reliable operation




Número de pieza similar - SIHFBC30A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SIHFBC30A VISHAY-SIHFBC30A Datasheet
155Kb / 8P
Power MOSFET
21-Jul-08
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SIHFBC30A VBSEMI-SIHFBC30A Datasheet
1Mb / 9P
N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIHFBC30A-E3 VISHAY-SIHFBC30A-E3 Datasheet
155Kb / 8P
Power MOSFET
21-Jul-08
SIHFBC30AL VISHAY-SIHFBC30AL Datasheet
850Kb / 8P
Power MOSFET
07-Jul-08
SIHFBC30AL VISHAY-SIHFBC30AL Datasheet
274Kb / 12P
Power MOSFETs
30-May-11
More results


Descripción similar - SIHFBC30A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Inchange Semiconductor ...
ITK13A65U ISC-ITK13A65U Datasheet
288Kb / 2P
iscN-Channel MOSFET Transistor
ITK16A60W ISC-ITK16A60W Datasheet
289Kb / 2P
iscN-Channel MOSFET Transistor
TK60J25D ISC-TK60J25D Datasheet
326Kb / 2P
iscN-Channel MOSFET Transistor
TK8A45D ISC-TK8A45D Datasheet
319Kb / 2P
iscN-Channel MOSFET Transistor
TK12A55D ISC-TK12A55D Datasheet
319Kb / 2P
iscN-Channel MOSFET Transistor
TK12A65D ISC-TK12A65D Datasheet
319Kb / 2P
iscN-Channel MOSFET Transistor
TK15J50D ISC-TK15J50D Datasheet
319Kb / 2P
iscN-Channel MOSFET Transistor
2SK4013 ISC-2SK4013 Datasheet
319Kb / 2P
iscN-Channel MOSFET Transistor
2SK4207 ISC-2SK4207 Datasheet
326Kb / 2P
iscN-Channel MOSFET Transistor
IRFB9N65A ISC-IRFB9N65A Datasheet
329Kb / 2P
iscN-Channel MOSFET Transistor
More results




Sobre a Inchange Semiconductor Company Limited


Inchange Semiconductor Company Limited es una compañía de semiconductores chino que fue fundada en 1997.

La compañía ofrece una amplia gama de productos que incluyen dispositivos de energía discretos y analógicos, y diodos para diversas aplicaciones en los mercados automotrices, industriales y de consumo.

Inchange es conocido por su enfoque en la calidad y la confiabilidad, y sus productos se utilizan ampliamente en la gestión de energía, la iluminación y otras aplicaciones.

La compañía tiene operaciones en varios países y es uno de los principales proveedores de dispositivos de energía y diodos en la región de Asia y el Pacífico.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com