| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
PTMB150A6 Datasheet (PDF) - Nihon Inter Electronics Corporation |
PTMB150A6 Datasheet (PDF) |
|
Descarga Datasheet |
| No. de pieza | PTMB150A6 |
| Descarga | PTMB150A6 Click to download |
| Tamaño del archivo | 125.03 Kbytes |
| Page | 3 Pages |
| Fabricante Electrónico | NIEC [Nihon Inter Electronics Corporation] |
| Página de inicio | http://www.niec.co.jp |
| Logo | |
| Descripción Electrónicos | IGBT MODULE Six-Pack 150A 600V |
PTMB150A6 Datasheet (HTML) - Nihon Inter Electronics Corporation |
Número de pieza similar - PTMB150A6 |
|
Descripción similar - PTMB150A6 |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |