Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

K50D002WP Datasheet (PDF) - Schneider Electric

K50D002WP Datasheet PDF - Schneider Electric
No. de pieza K50D002WP
Descarga  K50D002WP Descarga
Tamaño del archivo   141.79 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricante Electrónico  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Página de inicio  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Descripción Electrónicos cam changeover switch - 2-pole - 60째 - 50 A - screw mounting

K50D002WP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
K50D002WP Datasheet PDF - Schneider Electric

No. de pieza K50D002WP
Descarga  K50D002WP Click to download

Tamaño del archivo   141.79 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricante Electrónico  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Página de inicio  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Descripción Electrónicos cam changeover switch - 2-pole - 60째 - 50 A - screw mounting

K50D002WP Datasheet (HTML) - Schneider Electric




Número de pieza similar - K50D002WP

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Schneider Electric
K50D004HP SCHNEIDER-K50D004HP Datasheet
140Kb / 10P
cam switch - 4-pole - 90째 - 50 A - screw mounting
Feb 3, 2022
More results


Descripción similar - K50D002WP

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Schneider Electric
K30B001UP SCHNEIDER-K30B001UP Datasheet
193Kb / 10P
cam changeover switch - 1 pole - 60째 - 32 A - screw mounting
Feb 3, 2022
K30D002UP SCHNEIDER-K30D002UP Datasheet
160Kb / 10P
cam changeover switch - 2-pole - 60째 - 32 A - screw mounting
Feb 3, 2022
K30H014UP SCHNEIDER-K30H014UP Datasheet
158Kb / 10P
cam changeover switch - 4-pole - 60째 - 32 A - screw mounting
Feb 3, 2022
K50B002AP SCHNEIDER-K50B002AP Datasheet
188Kb / 10P
cam switch - 2-pole - 60째 - 50 A - screw mounting
Feb 3, 2022
K50F003UP SCHNEIDER-K50F003UP Datasheet
153Kb / 10P
cam changeover switch - 3-pole - 60째 - 50 A - screw mounting
Feb 3, 2022
K115F013UP SCHNEIDER-K115F013UP Datasheet
174Kb / 10P
cam changeover switch - 3-pole - 60째 - 115 A - screw mounting
Feb 3, 2022
K115H004UP SCHNEIDER-K115H004UP Datasheet
175Kb / 10P
cam changeover switch - 4-pole - 60째 - 115 A - screw mounting
Feb 3, 2022
K150F003UP SCHNEIDER-K150F003UP Datasheet
187Kb / 10P
cam changeover switch - 3-pole - 60째 - 150 A - screw mounting
Feb 3, 2022
K50F013UP SCHNEIDER-K50F013UP Datasheet
152Kb / 10P
cam changeover switch - 3-pole - 60째 - 50 A - screw mounting
Feb 3, 2022
K50H014UP SCHNEIDER-K50H014UP Datasheet
152Kb / 10P
cam changeover switch - 4-pole - 60째 - 50 A - screw mounting
Feb 3, 2022
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com