Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

SQJ479EP Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

SQJ479EP Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No. de pieza SQJ479EP
Descarga  SQJ479EP Descarga
Tamaño del archivo   251.44 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Automotive P-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET

SQJ479EP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
SQJ479EP Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No. de pieza SQJ479EP
Descarga  SQJ479EP Click to download

Tamaño del archivo   251.44 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Automotive P-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET

SQJ479EP Datasheet (HTML) - Vishay Siliconix


SQJ479EP Detalles de producto

• TrenchFET® power MOSFET
• AEC-Q101 qualified
• 100 % Rg and UIS tested




Número de pieza similar - SQJ479EP

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SQJ479EP VISHAY-SQJ479EP Datasheet
377Kb / 13P
Automotive Dual N-Channel 12 V (D-S) 175 °C MOSFETs
19-Oct-15
SQJ479EP VISHAY-SQJ479EP Datasheet
250Kb / 10P
Automotive P-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
24-Jan-2022
SQJ479EP VISHAY-SQJ479EP_V01 Datasheet
250Kb / 10P
Automotive P-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
24-Jan-2022
More results


Descripción similar - SQJ479EP

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SQD50P08-25L VISHAY-SQD50P08-25L_15 Datasheet
170Kb / 10P
Automotive P-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
30-Jul-12
SQD50P08-28 VISHAY-SQD50P08-28_15 Datasheet
186Kb / 10P
Automotive P-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
10-Oct-11
SQM50P08-25L VISHAY-SQM50P08-25L_15 Datasheet
164Kb / 10P
Automotive P-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
30-Jul-12
SQ2337ES VISHAY-SQ2337ES Datasheet
242Kb / 10P
Automotive P-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
20-May-13
SQM50P08-25L VISHAY-SQM50P08-25L Datasheet
164Kb / 9P
Automotive P-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
30-Jul-12
SQS181ELNW VISHAY-SQS181ELNW_V01 Datasheet
203Kb / 7P
Automotive P-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
04-Apr-2022
SQJA81EP VISHAY-SQJA81EP_V02 Datasheet
236Kb / 9P
Automotive P-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
27-Jan-2020
SQJ479EP VISHAY-SQJ479EP_V01 Datasheet
250Kb / 10P
Automotive P-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
24-Jan-2022
SQJ181ELP VISHAY-SQJ181ELP_V01 Datasheet
182Kb / 6P
Automotive P-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
28-Feb-2022
SQD50P08-25L VISHAY-SQD50P08-25L_V02 Datasheet
169Kb / 9P
Automotive P-Channel 80 V (D-S) 175 °C MOSFET
30-Jul-12
More results




Sobre a Vishay Siliconix


Vishay Siliconix es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.
Vishay Siliconix se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de MOSFET de potencia, IGBTS y otros semiconductores de poder.
La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Santa Clara, California.
Vishay Siliconix proporciona soluciones de energía para una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de energía renovable, equipos industriales, informática y telecomunicaciones, y electrónica automotriz.
Los productos de la compañía están diseñados para alta eficiencia, bajo consumo de energía y alta confiabilidad, y se fabrican en instalaciones de última generación utilizando procesos de fabricación avanzados.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Vishay Siliconix se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de gestión de energía para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com