Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

SQJ444EP Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

SQJ444EP Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No. de pieza SQJ444EP
Descarga  SQJ444EP Descarga
Tamaño del archivo   281.6 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET

SQJ444EP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
SQJ444EP Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No. de pieza SQJ444EP
Descarga  SQJ444EP Click to download

Tamaño del archivo   281.6 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET

SQJ444EP Datasheet (HTML) - Vishay Siliconix


SQJ444EP Detalles de producto

FEATURES
• TrenchFET® power MOSFET
• AEC-Q101 qualified
• 100 % Rg and UIS tested
• Material categorization:
for definitions of compliance please see
www.vishay.com/doc?99912




Número de pieza similar - SQJ444EP

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SQJ444EP VISHAY-SQJ444EP Datasheet
377Kb / 13P
Automotive Dual N-Channel 12 V (D-S) 175 °C MOSFETs
19-Oct-15
SQJ444EP VISHAY-SQJ444EP Datasheet
280Kb / 10P
Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
24-Jan-2022
SQJ444EP VISHAY-SQJ444EP_V01 Datasheet
280Kb / 10P
Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
24-Jan-2022
More results


Descripción similar - SQJ444EP

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SQ3418EEV VISHAY-SQ3418EEV Datasheet
214Kb / 11P
Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
07-Nov-11
SQD50N04-3M5L VISHAY-SQD50N04-3M5L Datasheet
163Kb / 9P
Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
20-Aug-12
SQS400EN VISHAY-SQS400EN Datasheet
563Kb / 13P
Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
31-Oct-11
SQM50N044M1 VISHAY-SQM50N044M1_15 Datasheet
167Kb / 10P
Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
26-Mar-12
SQM120N04-1M7 VISHAY-SQM120N04-1M7_15 Datasheet
163Kb / 10P
Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
12-Mar-12
SQM120N04-1M9 VISHAY-SQM120N04-1M9_15 Datasheet
164Kb / 10P
Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
09-Apr-12
SQ2318AES VISHAY-SQ2318AES Datasheet
281Kb / 11P
Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
09-Dec-13
SQS484ENW VISHAY-SQS484ENW Datasheet
215Kb / 7P
Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
24-Oct-16
SQM120N04-1M7 VISHAY-SQM120N04-1M7 Datasheet
163Kb / 9P
Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
12-Mar-12
SQM40016EM VISHAY-SQM40016EM_V01 Datasheet
213Kb / 9P
Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-18
More results




Sobre a Vishay Siliconix


Vishay Siliconix es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.
Vishay Siliconix se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de MOSFET de potencia, IGBTS y otros semiconductores de poder.
La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Santa Clara, California.
Vishay Siliconix proporciona soluciones de energía para una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de energía renovable, equipos industriales, informática y telecomunicaciones, y electrónica automotriz.
Los productos de la compañía están diseñados para alta eficiencia, bajo consumo de energía y alta confiabilidad, y se fabrican en instalaciones de última generación utilizando procesos de fabricación avanzados.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Vishay Siliconix se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de gestión de energía para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com