Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

P300A Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

P300A Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No. de pieza P300A_V01
Descarga  P300A Descarga
Tamaño del archivo   71.86 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos General Purpose Plastic Rectifier

P300A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
P300A Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No. de pieza P300A_V01
Descarga  P300A Click to download

Tamaño del archivo   71.86 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos General Purpose Plastic Rectifier

P300A Datasheet (HTML) - Vishay Siliconix


P300A Detalles de producto

FEATURES
• Low forward voltage drop
• Low leakage current, IR less than 0.1 μA
• High forward surge capability
• Solder dip 275 °C max. 10 s, per JESD 22-B106
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

TYPICAL APPLICATIONS
For use in general purpose rectification of power supplies,
inverters, converters and freewheeling diodes application.

MECHANICAL DATA
Case: DO-201AD, molded epoxy body
Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating
Base P/N-E3 - RoHS-compliant, commercial grade
Terminals: matte tin plated leads, solderable per
J-STD-002 and JESD 22-B102
E3 suffix meets JESD 201 class 1A whisker test
Polarity: color band denotes cathode end




Número de pieza similar - P300A_V01

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
P300A MIC-P300A Datasheet
93Kb / 2P
GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
logo
GOOD-ARK Electronics
P300A GOOD-ARK-P300A Datasheet
191Kb / 2P
General Purpose Plastic Rectifiers
logo
Vishay Siliconix
P300A VISHAY-P300A Datasheet
70Kb / 4P
General Purpose Plastic Rectifier
04-Nov-09
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
P300A TAYCHIPST-P300A Datasheet
4Mb / 2P
General Purpose Plastic Rectifier
logo
SUNMATE electronic Co.,...
P300A SUNMATE-P300A Datasheet
278Kb / 2P
AXIAL LEADED SILICON RECTIFIER DIODES
More results


Descripción similar - P300A_V01

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Shanghai Lunsure Electr...
BY127 CHENYI-BY127 Datasheet
126Kb / 2P
GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER
logo
General Semiconductor
1N4001 GE-1N4001 Datasheet
45Kb / 2P
GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER
1N5391 GE-1N5391 Datasheet
45Kb / 2P
GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER
logo
GOOD-ARK Electronics
1N5400 GOOD-ARK-1N5400 Datasheet
198Kb / 2P
GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER
RL201 GOOD-ARK-RL201 Datasheet
227Kb / 3P
GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER
logo
Wing Shing Computer Com...
1N4001 WINGS-1N4001 Datasheet
29Kb / 1P
General Purpose Plastic Rectifier
logo
Vishay Siliconix
1N4001 VISHAY-1N4001 Datasheet
82Kb / 5P
General Purpose Plastic Rectifier
23-Feb-11
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
GI500 TAYCHIPST-GI500 Datasheet
4Mb / 2P
GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
P600A VISHAY-P600A_15 Datasheet
80Kb / 5P
General Purpose Plastic Rectifier
13-Aug-13
logo
Shanghai Leiditech Elec...
1N5406G LEIDITECH-1N5406G Datasheet
385Kb / 2P
General Purpose Plastic Rectifier
More results




Sobre a Vishay Siliconix


Vishay Siliconix es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.
Vishay Siliconix se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de MOSFET de potencia, IGBTS y otros semiconductores de poder.
La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Santa Clara, California.
Vishay Siliconix proporciona soluciones de energía para una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de energía renovable, equipos industriales, informática y telecomunicaciones, y electrónica automotriz.
Los productos de la compañía están diseñados para alta eficiencia, bajo consumo de energía y alta confiabilidad, y se fabrican en instalaciones de última generación utilizando procesos de fabricación avanzados.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Vishay Siliconix se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de gestión de energía para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com