Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

PLZ5V6B-HG3_A/H Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

PLZ5V6B-HG3_A/H Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No. de pieza PLZ5V6B-HG3_A/H
Descarga  PLZ5V6B-HG3_A/H Descarga
Tamaño del archivo   188.88 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Zener Diodes Permitting 500 mW Power Dissipation

PLZ5V6B-HG3_A/H Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
PLZ5V6B-HG3_A/H Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No. de pieza PLZ5V6B-HG3_A/H
Descarga  PLZ5V6B-HG3_A/H Click to download

Tamaño del archivo   188.88 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Zener Diodes Permitting 500 mW Power Dissipation

PLZ5V6B-HG3_A/H Datasheet (HTML) - Vishay Siliconix


PLZ5V6B-HG3_A/H Detalles de producto

FEATURES
• Sillicon planar Zener diodes, ultra small
• Low profile MicroSMF (DO-219AC) package
• Low leakage current
• Excellent stability
• High temperature soldering: 260 °C / 10 s at
terminals
• Wave and reflow solderable (reflow as per
JPC / JEDEC® J-STD 020) (double wave as per
IEC 61760-1)
• AEC-Q101 qualified available
• Base P/N-G3 - RoHS-compliant, green,
industrial grade
• Base P/N-HG3 - RoHS-compliant, green, AEC-Q101 qualified
• ESD immunity acc. IEC 61000-4-2 acc. to part table
• Surge performance acc. to part table
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Número de pieza similar - PLZ5V6B-HG3_A/H

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
PLZ5V6B VISHAY-PLZ5V6B Datasheet
163Kb / 9P
Zener Diodes Permitting 500 mW Power Dissipation
29-Nov-16
More results


Descripción similar - PLZ5V6B-HG3_A/H

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Compensated Deuices Inc...
1N6309 CDI-DIODE-1N6309 Datasheet
111Kb / 2P
500 mW ZENER DIODES
1N6309US CDI-DIODE-1N6309US Datasheet
108Kb / 2P
500 mW ZENER DIODES
logo
Microsemi Corporation
1N4370 MICROSEMI-1N4370 Datasheet
70Kb / 2P
SILICON 500 mW ZENER DIODES
1N5221-1 MICROSEMI-1N5221-1 Datasheet
102Kb / 3P
SILICON 500 mW ZENER DIODES
1N5221 MICROSEMI-1N5221 Datasheet
100Kb / 3P
SILICON 500 mW ZENER DIODES
1N6309 MICROSEMI-1N6309 Datasheet
96Kb / 2P
500 mW GLASS ZENER DIODES
1N957B-1 MICROSEMI-1N957B-1 Datasheet
92Kb / 2P
SILICON 500 mW ZENER DIODES
1N992B MICROSEMI-1N992B Datasheet
221Kb / 3P
Silicon 500 mW Zener Diodes
logo
Digitron Semiconductors
1N6309 DIGITRON-1N6309 Datasheet
268Kb / 3P
500 mW GLASS ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
PLZ VISHAY-PLZ Datasheet
163Kb / 9P
Zener Diodes Permitting 500 mW Power Dissipation
29-Nov-16
More results




Sobre a Vishay Siliconix


Vishay Siliconix es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.
Vishay Siliconix se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de MOSFET de potencia, IGBTS y otros semiconductores de poder.
La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Santa Clara, California.
Vishay Siliconix proporciona soluciones de energía para una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de energía renovable, equipos industriales, informática y telecomunicaciones, y electrónica automotriz.
Los productos de la compañía están diseñados para alta eficiencia, bajo consumo de energía y alta confiabilidad, y se fabrican en instalaciones de última generación utilizando procesos de fabricación avanzados.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Vishay Siliconix se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de gestión de energía para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com