Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

SQJ158EP Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

SQJ158EP Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No. de pieza SQJ158EP
Descarga  SQJ158EP Descarga
Tamaño del archivo   277.04 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Automotive N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET

SQJ158EP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
SQJ158EP Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No. de pieza SQJ158EP
Descarga  SQJ158EP Click to download

Tamaño del archivo   277.04 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Automotive N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET

SQJ158EP Datasheet (HTML) - Vishay Siliconix


SQJ158EP Detalles de producto

FEATURES
• TrenchFET® power MOSFET
• AEC-Q101 qualified
• 100 % Rg and UIS tested
• Material categorization: 
for definitions of compliance please see
www.vishay.com/doc?99912




Número de pieza similar - SQJ158EP

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SQJ158EP VISHAY-SQJ158EP Datasheet
221Kb / 7P
Automotive N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
26-Sep-16
SQJ158EP VISHAY-SQJ158EP Datasheet
276Kb / 10P
Automotive N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
26-Sep-16
SQJ158EP VISHAY-SQJ158EP_V02 Datasheet
276Kb / 10P
Automotive N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
26-Sep-16
More results


Descripción similar - SQJ158EP

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SQJ460EP VISHAY-SQJ460EP Datasheet
187Kb / 10P
Automotive N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
18-Jul-11
SQJ850EP VISHAY-SQJ850EP Datasheet
156Kb / 9P
Automotive N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
19-Dec-11
SQD15N06-42L VISHAY-SQD15N06-42L_13 Datasheet
165Kb / 9P
Automotive N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
20-May-13
SQ3426EV VISHAY-SQ3426EV_15 Datasheet
146Kb / 8P
Automotive N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
07-Sep-15
SQD97N06-6M3L VISHAY-SQD97N06-6M3L_15 Datasheet
174Kb / 10P
Automotive N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
28-Oct-13
SQP120N06-06 VISHAY-SQP120N06-06_15 Datasheet
154Kb / 10P
Automotive N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
10-Aug-15
SQ3426EV VISHAY-SQ3426EV Datasheet
258Kb / 12P
Automotive N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
07-Sep-15
SQJA62EP VISHAY-SQJA62EP Datasheet
197Kb / 7P
Automotive N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
14-Nov-16
SQM60N06-15 VISHAY-SQM60N06-15_V01 Datasheet
198Kb / 11P
Automotive N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
17-Oct-11
SQS164ELNW VISHAY-SQS164ELNW Datasheet
175Kb / 6P
Automotive N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
13-Jul-2022
More results




Sobre a Vishay Siliconix


Vishay Siliconix es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.
Vishay Siliconix se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de MOSFET de potencia, IGBTS y otros semiconductores de poder.
La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Santa Clara, California.
Vishay Siliconix proporciona soluciones de energía para una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de energía renovable, equipos industriales, informática y telecomunicaciones, y electrónica automotriz.
Los productos de la compañía están diseñados para alta eficiencia, bajo consumo de energía y alta confiabilidad, y se fabrican en instalaciones de última generación utilizando procesos de fabricación avanzados.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Vishay Siliconix se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de gestión de energía para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com