Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

SQJ244EP Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

SQJ244EP Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No. de pieza SQJ244EP
Descarga  SQJ244EP Descarga
Tamaño del archivo   380.59 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Automotive Dual N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFETs

SQJ244EP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
SQJ244EP Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No. de pieza SQJ244EP
Descarga  SQJ244EP Click to download

Tamaño del archivo   380.59 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Automotive Dual N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFETs

SQJ244EP Datasheet (HTML) - Vishay Siliconix


SQJ244EP Detalles de producto

FEATURES
• TrenchFET® power MOSFET
• AEC-Q101 qualified
• 100 % Rg and UIS tested
• Optimized for synchronous buck applications
• Material categorization:
for definitions of compliance please see
www.vishay.com/doc?99912




Número de pieza similar - SQJ244EP

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SQJ244EP VISHAY-SQJ244EP Datasheet
379Kb / 12P
Automotive Dual N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFETs
07-May-2018
SQJ244EP VISHAY-SQJ244EP Datasheet
379Kb / 12P
Automotive Dual N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFETs
07-May-2018
SQJ244EP VISHAY-SQJ244EP_V02 Datasheet
379Kb / 12P
Automotive Dual N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFETs
07-May-2018
More results


Descripción similar - SQJ244EP

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SQJ942EP VISHAY-SQJ942EP Datasheet
269Kb / 14P
Automotive Dual N-Channel 40 V (D-S) 175 C MOSFETs
01-Apr-13
SQJ940EP VISHAY-SQJ940EP_15 Datasheet
266Kb / 15P
Automotive Dual N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFETs
18-Mar-13
SQJ942EP VISHAY-SQJ942EP_15 Datasheet
263Kb / 15P
Automotive Dual N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFETs
01-Apr-13
SQJ208EP VISHAY-SQJ208EP Datasheet
482Kb / 12P
Automotive Dual N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFETs
21-Jan-2019
SQJ884EP VISHAY-SQJ884EP Datasheet
178Kb / 10P
Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFETs
13-Aug-12
SUD50N04-07L VISHAY-SUD50N04-07L_V01 Datasheet
80Kb / 6P
N-Channel 40-V (D-S), 175 °C MOSFETs
06-Aug-07
SQJ940EP VISHAY-SQJ940EP_V02 Datasheet
325Kb / 17P
Automotive Dual N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFETs
18-Mar-13
SQJ942EP VISHAY-SQJ942EP_V02 Datasheet
322Kb / 17P
Automotive Dual N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFETs
01-Apr-13
SQJ208EP VISHAY-SQJ208EP_V02 Datasheet
481Kb / 12P
Automotive Dual N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFETs
21-Jan-2019
SQJ244EP VISHAY-SQJ244EP_V02 Datasheet
379Kb / 12P
Automotive Dual N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFETs
07-May-2018
More results




Sobre a Vishay Siliconix


Vishay Siliconix es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.
Vishay Siliconix se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de MOSFET de potencia, IGBTS y otros semiconductores de poder.
La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Santa Clara, California.
Vishay Siliconix proporciona soluciones de energía para una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de energía renovable, equipos industriales, informática y telecomunicaciones, y electrónica automotriz.
Los productos de la compañía están diseñados para alta eficiencia, bajo consumo de energía y alta confiabilidad, y se fabrican en instalaciones de última generación utilizando procesos de fabricación avanzados.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Vishay Siliconix se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de gestión de energía para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com