Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

PTM202 Datasheet (PDF) - EnOcean GmbH.

PTM202 Datasheet PDF - EnOcean GmbH.
No. de pieza PTM202
Descarga  PTM202 Descarga
Tamaño del archivo   182.77 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  ENOCEAN [EnOcean GmbH.]
Página de inicio  https://www.enocean.com/
Logo ENOCEAN - EnOcean GmbH.
Descripción Electrónicos Toggle Switch Transmitter Module

PTM202 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
PTM202 Datasheet PDF - EnOcean GmbH.

No. de pieza PTM202
Descarga  PTM202 Click to download

Tamaño del archivo   182.77 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  ENOCEAN [EnOcean GmbH.]
Página de inicio  https://www.enocean.com/
Logo ENOCEAN - EnOcean GmbH.
Descripción Electrónicos Toggle Switch Transmitter Module

PTM202 Datasheet (HTML) - EnOcean GmbH.


PTM202 Detalles de producto

Features overview
Power supply power generation by rocker movement
via electro-dynamic power generator
Antenna integrated PCB antenna
Frequency / typ. range 868.300 MHz / 300 m free field / 30 m indoor
Data rate 125 kbps
Applications examples toggle switch, central on/off & retrofit applications
EnOcean Equipment Profile EEP F6-02-xx (RPS B0/B1 with energy bow pressed)
Energy bow travel/Operating force typ. 3.2 mm / typ. 5 N (at room temperature)
Number of operations at 25°C typ. 50.000 actuations tested according to EN 60669 / VDE 0632
Module dimensions (height at rotation axis) 40.0 x 40.0 x 11.2 mm
Operating temperature 0°C to + 40 °C
Storage temperature -20°C to + 50 °C
Radio approval (RED) max. radiated power -1.9 dBm RED (EU)




Número de pieza similar - PTM202

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
EnOcean GmbH.
PTM210 ENOCEAN-PTM210 Datasheet
170Kb / 1P
DC Step code and later
Nov 2020
PTM215 ENOCEAN-PTM215 Datasheet
170Kb / 1P
DC Step code and later
Nov 2020
PTM215B ENOCEAN-PTM215B Datasheet
156Kb / 1P
Bluetooth® Low Energy Pushbutton Transmitter Module PTM 215B
June 2019
PTM215J ENOCEAN-PTM215J Datasheet
170Kb / 1P
DC Step code and later
Nov 2020
PTM215U ENOCEAN-PTM215U Datasheet
170Kb / 1P
DC Step code and later
Nov 2020
More results


Descripción similar - PTM202

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
CW Industries
GTS448E101AHR CWIND-GTS448E101AHR Datasheet
965Kb / 1P
TOGGLE SWITCH
GTS448F301AHR CWIND-GTS448F301AHR Datasheet
1Mb / 1P
TOGGLE SWITCH
GTS448K101AHR CWIND-GTS448K101AHR Datasheet
987Kb / 1P
TOGGLE SWITCH
logo
Tyco Electronics
4-1437558-8 MACOM-4-1437558-8 Datasheet
487Kb / 3P
TOGGLE SWITCH
logo
Honeywell Solid State E...
2NT1-72 HONEYWELL-2NT1-72 Datasheet
131Kb / 1P
SWITCH - TOGGLE
31NT91-3 HONEYWELL-31NT91-3 Datasheet
118Kb / 1P
SWITCH - TOGGLE
logo
Honeywell Accelerometer...
2TL1-7 HONEYWELL-ACC-2TL1-7 Datasheet
176Kb / 1P
SWITCH - TOGGLE
2TL1-2 HONEYWELL-ACC-2TL1-2 Datasheet
195Kb / 2P
SWITCH - TOGGLE
2TL1-3D HONEYWELL-ACC-2TL1-3D Datasheet
228Kb / 1P
SWITCH - TOGGLE
logo
List of Unclassifed Man...
14TL1-1A ETC2-14TL1-1A Datasheet
128Kb / 1P
SWITCH-TOGGLE
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com