Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

1136C Datasheet (PDF) - Alpha Wire

1136C Datasheet PDF - Alpha Wire
No. de pieza 1136C
Descarga  1136C Descarga
Tamaño del archivo   98.09 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Página de inicio  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Descripción Electrónicos Customer Specification

1136C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
1136C Datasheet PDF - Alpha Wire

No. de pieza 1136C
Descarga  1136C Click to download

Tamaño del archivo   98.09 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Página de inicio  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Descripción Electrónicos Customer Specification

1136C Datasheet (HTML) - Alpha Wire


1136C Detalles de producto

Construction
Diameters (In)
1) Component 1 6 X 1 PAIR
a) Conductor 18 (16/30) AWG Tinned Copper 0.047
b) Insulation 0.016" Wall, Nom. PVC 0.079
(1) Color Code Alpha Wire Color Code A
Pair Color Pair Color Pair Color
1 BLACK-RED 3 BLACK-GREEN 5 BLACK-BROWN
2 BLACK-WHITE 4 BLACK-BLUE 6 BLACK-YELLOW
c) Pair 2/Cond Cabled Together
(1) Twists: 5.3 Twists/foot (min)
2) Cable Assembly 6 Components Cabled
a) Twists: 2.1 Twists/foot (min)
b) Orientation:
Components to be arranged from
INSIDE LAYER to OUTSIDE LAYER
c) Core Wrap Clear Mylar Tape, 20% Overlap, Min.
3) Jacket 0.045" Wall, Nom.,PVC 0.484 (0.503 Max.)
a) Color(s) SLATE
b) Print
ALPHA WIRE-* P/N 1136C 6PR 18 AWG
75C (UL) TYPE CM OR AWM 2464 OR C(UL)
75C TYPE CMG FT4 CE ROHS
* = Factory Code
[Note: Product may have c(UL) or CSA markings depending upon plant of
manufacture.]




Número de pieza similar - 1136C

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Alpha Wire
1136C ALPHAWIRE-1136C Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
More results


Descripción similar - 1136C

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Alpha Wire
5010_15C ALPHAWIRE-5010_15C Datasheet
72Kb / 3P
Customer Specification
251731 ALPHAWIRE-251731 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
453821 ALPHAWIRE-453821 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
101 ALPHAWIRE-101 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
103 ALPHAWIRE-103 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
1069 ALPHAWIRE-1069 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
108 ALPHAWIRE-108 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
1138C ALPHAWIRE-1138C_V01 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
121910C ALPHAWIRE-121910C Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
2549911 ALPHAWIRE-2549911 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com