Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

AO4447 Datasheet (PDF) - Alpha & Omega Semiconductors

AO4447 Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors
No. de pieza AO4447
Descarga  AO4447 Descarga
Tamaño del archivo   1158.58 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
Página de inicio  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
Descripción Electrónicos P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

AO4447 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
AO4447 Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors

No. de pieza AO4447
Descarga  AO4447 Click to download

Tamaño del archivo   1158.58 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
Página de inicio  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
Descripción Electrónicos P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

AO4447 Datasheet (HTML) - Alpha & Omega Semiconductors


AO4447 Detalles de producto

General Description
The AO4447 uses advanced trench technology to provide excellent RDS(ON), and ultra-low low gate charge. This device is suitable for use as a load switch. The device is ESD protected. Standard Product AO4447 is Pb-free (meets ROHS & Sony 259 specifications). AO4447L is a Green Product ordering option. AO4447 and AO4447L are electrically identical.
   
Features
    VDS (V) = -30V
    ID = -15 A (VGS = -10V)
    Max RDS(ON) < 7.5mΩ (VGS = -10V)
    Max RDS(ON) < 12mΩ (VGS = -4V)
    ESD Rating: 4KV HBM
   




Número de pieza similar - AO4447

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO4447 AOSMD-AO4447 Datasheet
174Kb / 4P
30V P-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4447 WHXPCB-AO4447 Datasheet
1Mb / 4P
30V P-Channel MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO4447 KEXIN-AO4447 Datasheet
1Mb / 4P
P-Channel MOSFET
AO4447-HF KEXIN-AO4447-HF Datasheet
1Mb / 4P
P-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO4447A AOSMD-AO4447A Datasheet
194Kb / 5P
30V P-Channel MOSFET
More results


Descripción similar - AO4447

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD419 AOSMD-AOD419 Datasheet
119Kb / 5P
P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Chino-Excel Technology
CEM4435A CET-CEM4435A Datasheet
106Kb / 4P
P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CES2321 CET-CES2321 Datasheet
108Kb / 4P
P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CED2303 CET-CED2303 Datasheet
140Kb / 4P
P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CED3423 CET-CED3423 Datasheet
258Kb / 4P
P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Diodes Incorporated
BSS84W DIODES-BSS84W_1 Datasheet
100Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS30205 Rev. 9 - 2
DMP2104V DIODES-DMP2104V Datasheet
231Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS30942 Rev. 3 - 2
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
CHM2331PT CHENMKO-CHM2331PT Datasheet
482Kb / 3P
P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CHM4431JPT CHENMKO-CHM4431JPT Datasheet
190Kb / 2P
P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CHM4435AZPT CHENMKO-CHM4435AZPT Datasheet
199Kb / 2P
P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results




Sobre a Alpha & Omega Semiconductors


Alpha & Omega Semiconductores (AOS) es una compañía global de semiconductores que se especializa en el diseño y fabricación de circuitos integrados de gestión de energía (ICS).
La compañía fue fundada en 1995 y tiene su sede en San José, California.
AOS proporciona una amplia gama de soluciones de gestión de energía para aplicaciones en electrónica de consumo, informática, telecomunicaciones y sistemas industriales, entre otros.
La compañía es conocida por su tecnología de vanguardia y productos innovadores, y tiene una fuerte reputación en la industria de los semiconductores.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com