Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

824540302 Datasheet (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

824540302 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
No. de pieza 824540302
Descarga  824540302 Descarga
Tamaño del archivo   658.49 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Descripción Electrónicos WE-TVSP Power TVS Diode

824540302 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
824540302 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No. de pieza 824540302
Descarga  824540302 Click to download

Tamaño del archivo   658.49 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Descripción Electrónicos WE-TVSP Power TVS Diode

824540302 Datasheet (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


824540302 Detalles de producto

General Information:
It is recommended that the temperature of the component does not exceed +150°C under worst
case conditions
Operating Temperature -65 up to +150 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 75 % RH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Test conditions of Electrical Properties: +20 °C, 33 % RH if not specified differently




Número de pieza similar - 824540302

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
824540301 WURTH-824540301 Datasheet
409Kb / 7P
WE-TVSP Power TVS Diode
More results


Descripción similar - 824540302

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
824500281 WURTH-824500281 Datasheet
409Kb / 7P
WE-TVSP Power TVS Diode
824500600 WURTH-824500600 Datasheet
410Kb / 7P
WE-TVSP Power TVS Diode
824500701 WURTH-824500701 Datasheet
409Kb / 7P
WE-TVSP Power TVS Diode
824500900 WURTH-824500900 Datasheet
409Kb / 7P
WE-TVSP Power TVS Diode
824501111 WURTH-824501111 Datasheet
330Kb / 7P
WE-TVSP Power TVS Diode
824501141 WURTH-824501141 Datasheet
330Kb / 7P
WE-TVSP Power TVS Diode
824501331 WURTH-824501331 Datasheet
330Kb / 7P
WE-TVSP Power TVS Diode
824501401 WURTH-824501401 Datasheet
330Kb / 7P
WE-TVSP Power TVS Diode
824501511 WURTH-824501511 Datasheet
329Kb / 7P
WE-TVSP Power TVS Diode
824520102 WURTH-824520102 Datasheet
409Kb / 7P
WE-TVSP Power TVS Diode
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com