Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

74275813S Datasheet (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

74275813S Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
No. de pieza 74275813S
Descarga  74275813S Descarga
Tamaño del archivo   755.15 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Descripción Electrónicos WE-STAR-BUENO Snap Ferrite with optical closing control mechanism

74275813S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
74275813S Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No. de pieza 74275813S
Descarga  74275813S Click to download

Tamaño del archivo   755.15 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Descripción Electrónicos WE-STAR-BUENO Snap Ferrite with optical closing control mechanism

74275813S Datasheet (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


74275813S Detalles de producto

General Information:
Temperature during mounting
process +15 °C up to +35 °C
Operating Temperature -25 up to +105 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 75 % RH
Storage Conditions (for single
parts) 15 °C up to + 35 °C; 45 % up to 65 % RH
Test conditions of Electrical Properties: +20 °C, 33 % RH if not specified differently




Número de pieza similar - 74275813S

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74275813 WURTH-74275813 Datasheet
496Kb / 4P
STAR-BUENO Snap Ferrite with optical closing control mechanism
More results


Descripción similar - 74275813S

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74275812 WURTH-74275812 Datasheet
463Kb / 4P
STAR-BUENO Snap Ferrite with optical closing control mechanism
74275813 WURTH-74275813 Datasheet
496Kb / 4P
STAR-BUENO Snap Ferrite with optical closing control mechanism
74275815 WURTH-74275815 Datasheet
471Kb / 4P
STAR-BUENO Snap Ferrite with optical closing control mechanism
74272211 WURTH-74272211 Datasheet
329Kb / 4P
WE-STAR-TEC LFS Snap Ferrite with safety key technology
001.001
74272142 WURTH-74272142 Datasheet
325Kb / 4P
WE-STAR-TEC LFS Snap Ferrite with safety key technology
001.001
74271251S WURTH-74271251S Datasheet
263Kb / 4P
WE-STAR-TEC Snap Ferrite with safety key technology
001.002
74272131 WURTH-74272131 Datasheet
786Kb / 6P
WE-STAR-TEC LFS Snap Ferrite with safety key technology
001.002
74272251 WURTH-74272251 Datasheet
468Kb / 5P
WE-STAR-TEC LFS Snap Ferrite with safety key technology
001.003
74275812S WURTH-74275812S Datasheet
1Mb / 6P
WE-STAR-BUENO Snap Ferrite with optical closing control mechanism
001.004
74275815S WURTH-74275815S Datasheet
324Kb / 4P
WE-STAR-BUENO Snap Ferrite with optical closing control mechanism
001.003
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com