Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

ESD7L5.0DT5G Datasheet (PDF) - TECH PUBLIC Electronics co LTD

ESD7L5.0DT5G Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD
No. de pieza ESD7L5.0DT5G
Descarga  ESD7L5.0DT5G Descarga
Tamaño del archivo   958.52 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Página de inicio  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Descripción Electrónicos Ultra-Low Capacitance 2-Line ESD Protection

ESD7L5.0DT5G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
ESD7L5.0DT5G Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD

No. de pieza ESD7L5.0DT5G
Descarga  ESD7L5.0DT5G Click to download

Tamaño del archivo   958.52 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Página de inicio  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Descripción Electrónicos Ultra-Low Capacitance 2-Line ESD Protection

ESD7L5.0DT5G Datasheet (HTML) - TECH PUBLIC Electronics co LTD


ESD7L5.0DT5G Detalles de producto

Features
• Low operating voltage: 5V
• Ultra low capacitance: 0.2 pF typical (IO to IO)
• Ultra low leakage: nA level
• Low clamping voltage
• Complies with following standards:
IEC 61000-4-2 (ESD) immunity test
Air discharge: ±23kV
Contact discharge: ±20kV
- IEC61000-4-5 (Lightning) 3A (8/20 μs)
• These are Pb-Free Devices
• Response Time is Typically < 1 ns




Número de pieza similar - ESD7L5.0DT5G

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ON Semiconductor
ESD7L5.0DT5G ONSEMI-ESD7L5.0DT5G Datasheet
136Kb / 4P
Transient Voltage Suppressors ESD Protection Diodes with Ultra?묹ow Capacitance
October, 2008 ??Rev. 3
ESD7L5.0DT5G ONSEMI-ESD7L5.0DT5G Datasheet
135Kb / 4P
Transient Voltage Suppressors
October, 2012 ??Rev. 6
More results


Descripción similar - ESD7L5.0DT5G

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
STMicroelectronics
DVIULC6-2X6 STMICROELECTRONICS-DVIULC6-2X6_06 Datasheet
50Kb / 3P
Ultra Low Capacitance 2 line ESD protection
14-Nov-2006
logo
Semtech Corporation
RCLAMP0821P SEMTECH-RCLAMP0821P Datasheet
181Kb / 7P
Ultra-Low Capacitance 1-Line ESD protection
logo
SYNC POWER Crop.
SPE6V8UN SYNC-POWER-SPE6V8UN Datasheet
229Kb / 5P
Ultra Low Capacitance 2 -Line ESD Protection Array
SPE0582 SYNC-POWER-SPE0582 Datasheet
200Kb / 6P
Ultra Low Capacitance 2 -Line ESD Protection Array
SPE6V8UN SYNC-POWER-SPE6V8UN_11 Datasheet
231Kb / 7P
Ultra Low Capacitance 2 -Line ESD Protection Array
logo
Semtech Corporation
RCLAMP0531TQ SEMTECH-RCLAMP0531TQ Datasheet
152Kb / 9P
Ultra-Low Capacitance 1-Line ESD protection
RCLAMP0552T SEMTECH-RCLAMP0552T Datasheet
147Kb / 7P
Ultra Low Capacitance TVS 2-Line ESD Protection
RCLAMP3522T SEMTECH-RCLAMP3522T Datasheet
405Kb / 8P
Ultra-Low Capacitance 2-Line, 3.5V ESD protection
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TPESD0502S6 TECHPUBLIC-TPESD0502S6 Datasheet
1Mb / 4P
Low Capacitance 2-Line ESD Protection
logo
First Silicon Co., Ltd
FTVE7205RX3 FS-FTVE7205RX3 Datasheet
243Kb / 4P
Ultra-Low Capacitance 2-Line ESD Protection
2022. 05. 19 Revision No : 0
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com