Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

VS-UFB280FA40 Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

VS-UFB280FA40 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No. de pieza VS-UFB280FA40_V02
Descarga  VS-UFB280FA40 Descarga
Tamaño del archivo   170.36 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Insulated Ultrafast Rectifier Module, 280 A

VS-UFB280FA40 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
VS-UFB280FA40 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No. de pieza VS-UFB280FA40_V02
Descarga  VS-UFB280FA40 Click to download

Tamaño del archivo   170.36 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Insulated Ultrafast Rectifier Module, 280 A

VS-UFB280FA40 Datasheet (HTML) - Vishay Siliconix


VS-UFB280FA40 Detalles de producto

FEATURES
• Two fully independent diodes
• Fully insulated package
• Ultrafast, soft reverse recovery, with high
operation junction temperature (TJ max. = 175 °C)
• Low forward voltage drop
• Optimized for power conversion: welding and industrial
SMPS applications
• Easy to use and parallel
• Industry standard outline
• UL approved file E78996
• Designed and qualified for industrial level
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Número de pieza similar - VS-UFB280FA40_V02

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
VS-UFB280FA40 VISHAY-VS-UFB280FA40_V01 Datasheet
171Kb / 8P
Insulated Ultrafast Rectifier Module, 280 A
18-Sep-2018
More results


Descripción similar - VS-UFB280FA40_V02

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
UFB60FA40P VISHAY-UFB60FA40P Datasheet
115Kb / 7P
Insulated Ultrafast Rectifier Module, 60 A
07-May-08
UFB280FA40 VISHAY-UFB280FA40 Datasheet
141Kb / 8P
Insulated Ultrafast Rectifier Module, 280 A
13-May-11
UFL200FA60P VISHAY-UFL200FA60P Datasheet
156Kb / 8P
Insulated Ultrafast Rectifier Module, 200 A
21-Jul-10
VS-UFB280FA40 VISHAY-VS-UFB280FA40 Datasheet
266Kb / 8P
Insulated Ultrafast Rectifier Module, 280 A
31-May-16
VS-UFH280FA30 VISHAY-VS-UFH280FA30 Datasheet
165Kb / 7P
Insulated Hyperfast Rectifier Module, 280 A
18-Sep-2018
VS-UFB280FA20 VISHAY-VS-UFB280FA20_V01 Datasheet
159Kb / 8P
Insulated Ultrafast Rectifier Module, 280 A
10-Sep-2019
VS-UFB280FA40 VISHAY-VS-UFB280FA40_V01 Datasheet
171Kb / 8P
Insulated Ultrafast Rectifier Module, 280 A
18-Sep-2018
VS-UFH280FA30 VISHAY-VS-UFH280FA30_V01 Datasheet
165Kb / 7P
Insulated Hyperfast Rectifier Module, 280 A
18-Sep-2018
VS-UFB280FA20 VISHAY-VS-UFB280FA20_V02 Datasheet
158Kb / 8P
Insulated Ultrafast Rectifier Module, 280 A
10-Sep-2019
VS-UFH280FA30 VISHAY-VS-UFH280FA30_V02 Datasheet
165Kb / 7P
Insulated Hyperfast Rectifier Module, 280 A
18-Sep-2018
More results




Sobre a Vishay Siliconix


Vishay Siliconix es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.
Vishay Siliconix se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de MOSFET de potencia, IGBTS y otros semiconductores de poder.
La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Santa Clara, California.
Vishay Siliconix proporciona soluciones de energía para una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de energía renovable, equipos industriales, informática y telecomunicaciones, y electrónica automotriz.
Los productos de la compañía están diseñados para alta eficiencia, bajo consumo de energía y alta confiabilidad, y se fabrican en instalaciones de última generación utilizando procesos de fabricación avanzados.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Vishay Siliconix se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de gestión de energía para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com