Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

3114133 Datasheet (PDF) - Alpha Wire

3114133 Datasheet PDF - Alpha Wire
No. de pieza 3114133
Descarga  3114133 Descarga
Tamaño del archivo   99.21 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Página de inicio  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Descripción Electrónicos Customer Specification

3114133 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
3114133 Datasheet PDF - Alpha Wire

No. de pieza 3114133
Descarga  3114133 Click to download

Tamaño del archivo   99.21 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Página de inicio  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Descripción Electrónicos Customer Specification

3114133 Datasheet (HTML) - Alpha Wire


3114133 Detalles de producto

Construction
1) Component 1 1 X 1 HOOKUP
a) Conductor
4 (133(7x19)/25) AWG 27% Nickel
Platted Copper
0.268
b) Insulation 0.030" Wall, Nom. Mica Glass Tape 0.328+/- 0.004
(1) Color(s) WHITE
2) Jacket
0.015" Wall, Nom.,PTFE
Impregnated Fiberglass
0.358 +/- 0.007
a) Color(s) NATURAL TAN




Número de pieza similar - 3114133

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Lumberg
311413 LUMBERG-311413 Datasheet
77Kb / 2P
Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
311413 LUMBERG-311413 Datasheet
165Kb / 2P
Mini modul-Leergehause zur Aufnahme von Crimp - kontakten, fur indirektes Stecken
311413 LUMBERG-311413 Datasheet
437Kb / 3P
Minimodul connectors, pitch 2.5 mm
More results


Descripción similar - 3114133

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Alpha Wire
5010_15C ALPHAWIRE-5010_15C Datasheet
72Kb / 3P
Customer Specification
251731 ALPHAWIRE-251731 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
453821 ALPHAWIRE-453821 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
101 ALPHAWIRE-101 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
103 ALPHAWIRE-103 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
1069 ALPHAWIRE-1069 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
108 ALPHAWIRE-108 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
1138C ALPHAWIRE-1138C_V01 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
121910C ALPHAWIRE-121910C Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
2549911 ALPHAWIRE-2549911 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com