Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

BPW24R Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

BPW24R Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No. de pieza BPW24R
Descarga  BPW24R Descarga
Tamaño del archivo   173.54 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant

BPW24R Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
BPW24R Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No. de pieza BPW24R
Descarga  BPW24R Click to download

Tamaño del archivo   173.54 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant

BPW24R Datasheet (HTML) - Vishay Siliconix


BPW24R Detalles de producto

DESCRIPTION
BPW24R is a high sensitive silicon planar photodiode in a
standard TO-18 hermetically sealed metal case with a glass
lens.
A precise alignment of the chip gives a good coincidence of
mechanical and optical axes. The device features a low
capacitance and high speed even at low supply voltages.

FEATURES
• Package type: leaded
• Package form: TO-18
• Dimensions (in mm): Ø 4.7
• Radiant sensitive area (in mm2): 0.78
• High photo sensitivity
• High radiant sensitivity
• Suitable for visible and near infrared radiation
• Fast response times
• Angle of half sensitivity:  = ± 12°
• Hermetically sealed package
• Cathode connected to package
• Central chip alignment
• Compliant to RoHS Directive 2002/95/EC and in
accordance with WEEE 2002/96/EC




Número de pieza similar - BPW24R

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
BPW24R VISHAY-BPW24R Datasheet
75Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode
20-May-99
BPW24R VISHAY-BPW24R Datasheet
144Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode
11-Aug-08
BPW24R VISHAY-BPW24R Datasheet
151Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
11-Aug-11
BPW24R VISHAY-BPW24R_08 Datasheet
144Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode
11-Aug-08
BPW24R VISHAY-BPW24R_11 Datasheet
151Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
11-Aug-11
More results


Descripción similar - BPW24R

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
BPV22F VISHAY-BPV22F_08 Datasheet
123Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
08-Sep-08
BPV23F VISHAY-BPV23F_08 Datasheet
127Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
08-Sep-08
BPV23NF VISHAY-BPV23NF_08 Datasheet
127Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
08-Sep-08
BPW24R VISHAY-BPW24R_11 Datasheet
151Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
11-Aug-11
TEMD1000 VISHAY-TEMD1000_11 Datasheet
190Kb / 8P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
09-Aug-11
BPW24R VISHAY-BPW24R_V01 Datasheet
173Kb / 6P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
11-Aug-11
BPW83 VISHAY-BPW83_V01 Datasheet
81Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
08-Sep-08
TEMD1040 VISHAY-TEMD1040_V02 Datasheet
193Kb / 8P
Silicon PIN Photodiode, RoHS-Compliant
04-Jun-2019
BPW83 VISHAY-BPW83_V02 Datasheet
82Kb / 5P
Silicon PIN Photodiode, RoHS Compliant
08-Sep-08
More results




Sobre a Vishay Siliconix


Vishay Siliconix es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.
Vishay Siliconix se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de MOSFET de potencia, IGBTS y otros semiconductores de poder.
La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Santa Clara, California.
Vishay Siliconix proporciona soluciones de energía para una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de energía renovable, equipos industriales, informática y telecomunicaciones, y electrónica automotriz.
Los productos de la compañía están diseñados para alta eficiencia, bajo consumo de energía y alta confiabilidad, y se fabrican en instalaciones de última generación utilizando procesos de fabricación avanzados.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Vishay Siliconix se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de gestión de energía para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com