Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

PT7M6245CL Datasheet (PDF) - Diodes Incorporated

PT7M6245CL Datasheet PDF - Diodes Incorporated
No. de pieza PT7M6245CL
Descarga  PT7M6245CL Descarga
Tamaño del archivo   1007.8 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricante Electrónico  DIODES [Diodes Incorporated]
Página de inicio  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Descripción Electrónicos Voltage Detector

PT7M6245CL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
PT7M6245CL Datasheet PDF - Diodes Incorporated

No. de pieza PT7M6245CL
Descarga  PT7M6245CL Click to download

Tamaño del archivo   1007.8 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricante Electrónico  DIODES [Diodes Incorporated]
Página de inicio  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Descripción Electrónicos Voltage Detector

PT7M6245CL Datasheet (HTML) - Diodes Incorporated


PT7M6245CL Detalles de producto

Features
- Highly precision: ±1.5% (25°C); ±2.5%(-40°C to +85°C);
- Low power consumption: 1.0μA @ 3.6V Vcc
- Detect voltage range: 1.8 to 5V in 100mV increments
- Operating voltage range: 1.2V ~ 5.5V
- Output configuration: N-channel open drain or CMOS
- Special threshold voltage product according to customer need
- Operating temperature range: -40°C to + 85°C
- Detect voltage temperature characteristics: 2.5%  TYP




Número de pieza similar - PT7M6245CL

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Pericom Semiconductor C...
PT7M6245CLC3E PERICOM-PT7M6245CLC3E Datasheet
472Kb / 11P
Voltage Detector
PT7M6245CLC4E PERICOM-PT7M6245CLC4E Datasheet
472Kb / 11P
Voltage Detector
PT7M6245CLTA3E PERICOM-PT7M6245CLTA3E Datasheet
472Kb / 11P
Voltage Detector
PT7M6245CLTA5E PERICOM-PT7M6245CLTA5E Datasheet
472Kb / 11P
Voltage Detector
More results


Descripción similar - PT7M6245CL

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
New Japan Radio
NJM2405 NJRC-NJM2405 Datasheet
161Kb / 4P
VOLTAGE DETECTOR
logo
TelCom Semiconductor, I...
TC54 TELCOM-TC54 Datasheet
50Kb / 3P
VOLTAGE DETECTOR
logo
TOKO, Inc
TK610XX TOKO-TK610XX Datasheet
52Kb / 8P
VOLTAGE DETECTOR
logo
RICOH electronics devic...
R5VL20C RICOH-R5VL20C Datasheet
300Kb / 29P
VOLTAGE DETECTOR
logo
New Japan Radio
NJU7706 NJRC-NJU7706 Datasheet
79Kb / 9P
VOLTAGE DETECTOR
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AZ70XX BCDSEMI-AZ70XX Datasheet
144Kb / 12P
VOLTAGE DETECTOR
logo
Microchip Technology
TC54 MICROCHIP-TC54_07 Datasheet
229Kb / 16P
Voltage Detector
2007
logo
Texas Instruments
TPS3803-01 TI1-TPS3803-01_12 Datasheet
699Kb / 17P
VOLTAGE DETECTOR
TPS3803-01-EP TI1-TPS3803-01-EP_16 Datasheet
925Kb / 18P
VOLTAGE DETECTOR
logo
E-CMOS Corporation
EC9518C E-CMOS-EC9518C Datasheet
439Kb / 9P
VOLTAGE DETECTOR
More results




Sobre a Diodes Incorporated


Diodos Incorporated es una empresa que cotiza en bolsa que diseña, fabrica y proporciona una amplia gama de semiconductores de señal mixtos, analógicos y de señal mixto y soluciones de energía completas.
La compañía fue fundada en 1964 y tiene su sede en Plano, Texas.
Opera a nivel mundial con centros de ventas, soporte y diseño en América del Norte, Europa y Asia.
Diodos Incorporated sirve a una variedad de industrias, que incluyen automotriz, comunicaciones, computación, consumidores e industriales.
La compañía ofrece una amplia gama de productos, incluidos diodos, rectificadores, transistores, reguladores de voltaje, MOSFET, conductores LED y dispositivos de protección, entre otros.
La misión de la compañía es proporcionar a los clientes productos de alta calidad y alta confiabilidad y un excelente servicio al cliente.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Diodos Incorporated se compromete a convertirse en un proveedor líder de soluciones de gestión de energía.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com