Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

SQA401CEJW Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

SQA401CEJW Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No. de pieza SQA401CEJW_V02
Descarga  SQA401CEJW Descarga
Tamaño del archivo   170.95 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Automotive P-Channel 20 V (D-S) 175 °C MOSFET

SQA401CEJW Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
SQA401CEJW Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No. de pieza SQA401CEJW_V02
Descarga  SQA401CEJW Click to download

Tamaño del archivo   170.95 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Automotive P-Channel 20 V (D-S) 175 °C MOSFET

SQA401CEJW Datasheet (HTML) - Vishay Siliconix


SQA401CEJW Detalles de producto

FEATURES
• TrenchFET® power MOSFET
• AEC-Q101 qualified
• Wettable flank terminals
• 100 % Rg and UIS tested
• Material categorization:
for definitions of compliance please see
www.vishay.com/doc?99912




Número de pieza similar - SQA401CEJW_V02

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SQA401CEJW VISHAY-SQA401CEJW_V01 Datasheet
171Kb / 6P
Automotive P-Channel 20 V (D-S) 175 °C MOSFET
08-Feb-2021
More results


Descripción similar - SQA401CEJW_V02

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SQ2351ES VISHAY-SQ2351ES_15 Datasheet
202Kb / 10P
Automotive P-Channel 20 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Oct-12
SQ3469EV VISHAY-SQ3469EV_15 Datasheet
210Kb / 12P
Automotive P-Channel 20 V (D-S) 175 °C MOSFET
18-Jul-11
SQ2351ES VISHAY-SQ2351ES Datasheet
222Kb / 10P
Automotive P-Channel 20 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Oct-12
SQ3425EV VISHAY-SQ3425EV Datasheet
271Kb / 12P
Automotive P-Channel 20 V (D-S) 175 °C MOSFET
12-Oct-15
SQA407CEJW VISHAY-SQA407CEJW Datasheet
205Kb / 6P
Automotive P-Channel 20 V (D-S) 175 °C MOSFET
16-May-2022
SQA413CEJW VISHAY-SQA413CEJW_V01 Datasheet
166Kb / 6P
Automotive P-Channel 20 V (D-S) 175 °C MOSFET
27-Dec-2021
SQ3469EV VISHAY-SQ3469EV_V02 Datasheet
293Kb / 9P
Automotive P-Channel 20 V (D-S) 175 °C MOSFET
02-May-2022
SQ3493EV VISHAY-SQ3493EV_V02 Datasheet
345Kb / 8P
Automotive P-Channel 20 V (D-S) 175 °C MOSFET
30-Dec-2019
SQ2301ES VISHAY-SQ2301ES_V02 Datasheet
221Kb / 10P
Automotive P-Channel 20 V (D-S) 175 °C MOSFET
16-Aug-2021
SQ2351ES VISHAY-SQ2351ES_V02 Datasheet
205Kb / 9P
Automotive P-Channel 20 V (D-S) 175 °C MOSFET
15-Nov-2021
More results




Sobre a Vishay Siliconix


Vishay Siliconix es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.
Vishay Siliconix se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de MOSFET de potencia, IGBTS y otros semiconductores de poder.
La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Santa Clara, California.
Vishay Siliconix proporciona soluciones de energía para una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de energía renovable, equipos industriales, informática y telecomunicaciones, y electrónica automotriz.
Los productos de la compañía están diseñados para alta eficiencia, bajo consumo de energía y alta confiabilidad, y se fabrican en instalaciones de última generación utilizando procesos de fabricación avanzados.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Vishay Siliconix se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de gestión de energía para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com