Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

7818A Datasheet (PDF) - Belden Inc.

7818A Datasheet PDF - Belden Inc.
No. de pieza 7818A
Descarga  7818A Descarga
Tamaño del archivo   326.45 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  BELDEN [Belden Inc.]
Página de inicio  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Descripción Electrónicos Harsh Environment SMPTE 311M Cable, 2 Fiber, 2 Conductor 24 AWG, 4 Conductor 20 AWG, Polyurethane Jacket

7818A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
7818A Datasheet PDF - Belden Inc.

No. de pieza 7818A
Descarga  7818A Click to download

Tamaño del archivo   326.45 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  BELDEN [Belden Inc.]
Página de inicio  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Descripción Electrónicos Harsh Environment SMPTE 311M Cable, 2 Fiber, 2 Conductor 24 AWG, 4 Conductor 20 AWG, Polyurethane Jacket

7818A Datasheet (HTML) - Belden Inc.


7818A Detalles de producto

Product Description
Harsh Environment SMPTE 311M Cable, 2 Single Mode Fibers, 2 TC Conductors 24 AWG (7x32) and 4 TC Conductors 20 AWG (19x32), PE Insulation, TC
Braid Shield (95% coverage), Polyurethane Jacket




Número de pieza similar - 7818A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
List of Unclassifed Man...
7818 ETC1-7818 Datasheet
253Kb / 2P
LINEAR INTEGRATED CIRCUITS 3-TERMINAL VOLATGE REGULATORS
7818 ETC2-7818 Datasheet
515Kb / 1P
QUICK-FIT TERMINALS
logo
Silicon Supplies
7818 SS-7818 Datasheet
310Kb / 4P
Linear Voltage Regulator
Rev 1.0 18/07/25
7818 SS-7818 Datasheet
311Kb / 4P
Linear Voltage Regulator
Rev 1.0 18/07/25
7818 SS-7818 Datasheet
351Kb / 4P
Linear Voltage Regulator
Rev 2.0 18/07/25
More results


Descripción similar - 7818A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Belden Inc.
2804RW BELDEN-2804RW Datasheet
332Kb / 3P
Indoor/Outdoor Stadium Cable, SMPTE 311M, 2 Fiber, 2 Conductor 24 AWG, 4 Conductor 20 AWG, CPE Jacket
11-09-2022
7804C BELDEN-7804C Datasheet
315Kb / 3P
SMPTE 311M Cable, 2 Fiber, 2 Conductor 24 AWG, 2 Conductor 16 AWG,Belflex® Jacket, CMR
12-19-2022
7804ELW BELDEN-7804ELW Datasheet
147Kb / 2P
Indoor/Mobile Duty SMPTE 311M Cable, 2 Fiber, 2 Conductor 24 AWG, 4Conductor 20 AWG, FRNC jacket
01-20-2023
7804LW BELDEN-7804LW Datasheet
333Kb / 3P
Light Duty SMPTE 311M Cable, 2 Fiber, 2 Conductor 24 AWG, 4 Conductor 20 AWG, Belflex®Jacket
11-09-2022
7804P BELDEN-7804P Datasheet
321Kb / 3P
SMPTE 311M Cable, 2 Fiber, 2 Conductor 24 AWG, 4 Conductor 20 AWG, Flamarrest® Jacket
11-09-2022
7804R BELDEN-7804R Datasheet
317Kb / 3P
SMPTE 311M Cable, 2 Fiber, 2 Conductor 24 AWG, 4 Conductor 20 AWG, Belflex® Jacket, CMR
12-19-2022
7804WB BELDEN-7804WB Datasheet
406Kb / 3P
Industry Standard SMPTE 311M, 2 Fiber, 2 Conductor 24 AWG, 4 Conductor 20 AWG, PE Jacket
11-09-2022
7817A BELDEN-7817A Datasheet
142Kb / 2P
SMPTE 311M Double Jacket, 2 Fiber, 2 Conductor 24 AWG, 4 Conductor 20 AWG
11-09-2022
7825P BELDEN-7825P Datasheet
146Kb / 2P
SMPTE Electrical Camera Breakout Cable, 2 Conductor 16 AWG, 2 Conductor 22 AWG, CMP
11-09-2022
7825R BELDEN-7825R Datasheet
144Kb / 2P
SMPTE Electrical Camera Breakout Cable, 2 Conductor 16 AWG, 2 Conductor 22 AWG, CMR
11-09-2022
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com