Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

IDTQS32XVH245 Datasheet (PDF) - Renesas Technology Corp

IDTQS32XVH245 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
No. de pieza IDTQS32XVH245
Descarga  IDTQS32XVH245 Descarga
Tamaño del archivo   438.56 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Página de inicio  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Descripción Electrónicos QUICKSWITCH® PRODUCTS 2.5V / 3.3V 16-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH

IDTQS32XVH245 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
IDTQS32XVH245 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

No. de pieza IDTQS32XVH245
Descarga  IDTQS32XVH245 Click to download

Tamaño del archivo   438.56 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Página de inicio  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Descripción Electrónicos QUICKSWITCH® PRODUCTS 2.5V / 3.3V 16-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH

IDTQS32XVH245 Datasheet (HTML) - Renesas Technology Corp


IDTQS32XVH245 Detalles de producto

APPLICATIONS:
• Hot-swapping
• 10/100 Base-T, Ethernet LAN switch
• Low distortion analog switch
• Replaces mechanical relay
• ATM 25/155 switching
FEATURES:
• N channel FET switches with no parasitic diode to VCC
– Isolation under power-off conditions
– No DC path to VCC or GND
– 5V tolerant in OFF and ON state
• 5V tolerant I/Os
• Low RON - 4Ω typical
• Flat RON characteristics over operating range
• Rail-to-rail switching 0 - 5V
• Bidirectional dataflow with near-zero delay: no added ground
bounce
• Excellent RON matching between channels
• VCC operation: 2.3V to 3.6V
• High bandwidth - up to 500MHz
• LVTTL-compatible control Inputs
• Undershoot Clamp Diodes on all switch and control Inputs
• Low I/O capacitance, 4pF typical
• Available in 40-pin QVSOP package




Número de pieza similar - IDTQS32XVH245

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Integrated Device Techn...
IDTQS32XVH245 IDT-IDTQS32XVH245 Datasheet
83Kb / 8P
2.5V / 3.3V 16-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
IDTQS32XVH245Q2 IDT-IDTQS32XVH245Q2 Datasheet
83Kb / 8P
2.5V / 3.3V 16-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
IDTQS32XVH245Q2G IDT-IDTQS32XVH245Q2G Datasheet
83Kb / 8P
2.5V / 3.3V 16-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
IDTQS32XVH245Q2G8 IDT-IDTQS32XVH245Q2G8 Datasheet
266Kb / 8P
QUICKSWITCH짰 PRODUCTS 2.5V / 3.3V 16-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
More results


Descripción similar - IDTQS32XVH245

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Integrated Device Techn...
IDTQS3VH16244 IDT-IDTQS3VH16244 Datasheet
82Kb / 8P
QUICKSWITCH PRODUCTS 2.5V / 3.3V 16-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
IDTQS3VH16245 IDT-IDTQS3VH16245 Datasheet
71Kb / 8P
QUICKSWITCH PRODUCTS 2.5V / 3.3V 16-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
logo
Renesas Technology Corp
IDTQS32XVH2245 RENESAS-IDTQS32XVH2245 Datasheet
439Kb / 9P
QUICKSWITCH® PRODUCTS 2.5V / 3.3V 16-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
JUNE 2011
IDTQS34XVH2245 RENESAS-IDTQS34XVH2245 Datasheet
437Kb / 9P
QUICKSWITCH® PRODUCTS 2.5V / 3.3V 32-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
JANUARY 2013
IDTQS34XVH245 RENESAS-IDTQS34XVH245 Datasheet
436Kb / 9P
QUICKSWITCH® PRODUCTS 2.5V / 3.3V 32-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
JANUARY 2013
IDTQS3VH16211 RENESAS-IDTQS3VH16211 Datasheet
401Kb / 9P
QUICKSWITCH® PRODUCTS 2.5V / 3.3V 24-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
JANUARY 2013
IDTQS3VH16244 RENESAS-IDTQS3VH16244 Datasheet
439Kb / 9P
QUICKSWITCH® PRODUCTS 2.5V / 3.3V 16-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
FEBRUARY 2014
IDTQS3VH16245 RENESAS-IDTQS3VH16245 Datasheet
436Kb / 9P
QUICKSWITCH® PRODUCTS 2.5V / 3.3V 16-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
FEBRUARY 2014
IDTQS3VH2245 RENESAS-IDTQS3VH2245 Datasheet
438Kb / 9P
QUICKSWITCH® PRODUCTS 2.5V / 3.3V 8-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
FEBRUARY 2014
IDTQS3VH244 RENESAS-IDTQS3VH244 Datasheet
451Kb / 9P
QUICKSWITCH® PRODUCTS 2.5V / 3.3V 8-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
MAY 2013
More results




Sobre a Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp es una compañía de semiconductores japoneses que proporciona una amplia gama de microcontroladores, sistemas a chips y dispositivos analógicos y de energía para diversas aplicaciones en los mercados automotrices, industriales y de consumo.
La compañía se formó en 2010 a través de la fusión de NEC Electronics Corporation y Renesas Technology Corporation.
Renesas es uno de los mayores proveedores de microcontroladores del mundo y es conocido por su experiencia en el desarrollo de tecnologías avanzadas en áreas como Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (IA) y electrónica automotriz.
La compañía tiene operaciones en más de 20 países y sus productos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com