Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

IDT74FCT163374C Datasheet (PDF) - Renesas Technology Corp

IDT74FCT163374C Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
No. de pieza IDT74FCT163374C
Descarga  IDT74FCT163374C Descarga
Tamaño del archivo   250.03 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Página de inicio  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Descripción Electrónicos 3.3V CMOS 16-BIT REGISTER (3-STATE)

IDT74FCT163374C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
IDT74FCT163374C Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

No. de pieza IDT74FCT163374C
Descarga  IDT74FCT163374C Click to download

Tamaño del archivo   250.03 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Página de inicio  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Descripción Electrónicos 3.3V CMOS 16-BIT REGISTER (3-STATE)

IDT74FCT163374C Datasheet (HTML) - Renesas Technology Corp


IDT74FCT163374C Detalles de producto

FEATURES:
• 0.5 MICRON CMOS Technology
• Typical tSK(o) (Output Skew) < 250ps
• ESD > 2000V per MIL-STD-883, Method 3015; > 200V using
machine model (C = 200pF, R = 0)
• VCC = 3.3V ± 0.3V, Normal Range, or VCC = 2.7V to 3.6V, Extended Range
• CMOS power levels (0.4μ W typ. static)
• Rail-to-rail output swing for increased noise margin
• Low Ground Bounce (0.3V typ.)
• Inputs (except I/O) can be driven by 3.3V or 5V components
• Available in SSOP and TSSOP packages




Número de pieza similar - IDT74FCT163374C

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Integrated Device Techn...
IDT74FCT163374C IDT-IDT74FCT163374C Datasheet
76Kb / 7P
3.3V CMOS 16-BIT REGISTER (3-STATE)
IDT74FCT163374C IDT-IDT74FCT163374C Datasheet
91Kb / 7P
3.3V CMOS 16-BIT REGISTER
IDT74FCT163374CPA IDT-IDT74FCT163374CPA Datasheet
76Kb / 7P
3.3V CMOS 16-BIT REGISTER (3-STATE)
IDT74FCT163374CPAG IDT-IDT74FCT163374CPAG Datasheet
76Kb / 7P
3.3V CMOS 16-BIT REGISTER (3-STATE)
IDT74FCT163374CPF IDT-IDT74FCT163374CPF Datasheet
76Kb / 7P
3.3V CMOS 16-BIT REGISTER (3-STATE)
More results


Descripción similar - IDT74FCT163374C

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NXP Semiconductors
74ALVT16652 PHILIPS-74ALVT16652 Datasheet
108Kb / 14P
2.5V/3.3V 16-bit bus transceiver/register 3-State
1998 Feb 13
logo
Pericom Semiconductor C...
PI74LCX16374 PERICOM-PI74LCX16374 Datasheet
151Kb / 6P
Fast CMOS 3.3V 16-Bit Register (3-State)
PI74FCT163374 PERICOM-PI74FCT163374 Datasheet
94Kb / 5P
Fast CMOS 3.3V 16-Bit Register (3-State)
PI74LPT16374 PERICOM-PI74LPT16374 Datasheet
50Kb / 5P
Fast CMOS 3.3V 16-Bit Register (3-State)
logo
Integrated Device Techn...
IDT74FCT163374A IDT-IDT74FCT163374A Datasheet
76Kb / 7P
3.3V CMOS 16-BIT REGISTER (3-STATE)
IDT74FCT162374AT IDT-IDT74FCT162374AT Datasheet
73Kb / 7P
FAST CMOS 16-BIT REGISTER (3-STATE)
IDT54FCT16374T IDT-IDT54FCT16374T Datasheet
126Kb / 8P
FAST CMOS 16-BIT REGISTER (3-STATE)
IDT74FCT163374A IDT-IDT74FCT163374A_18 Datasheet
91Kb / 7P
3.3V CMOS 16-BIT REGISTER
logo
Renesas Technology Corp
IDT74FCT162374AT RENESAS-IDT74FCT162374AT Datasheet
239Kb / 8P
FAST CMOS 16-BIT REGISTER (3-STATE)
SEPTEMBER 2009
IDT74FCT16374AT RENESAS-IDT74FCT16374AT Datasheet
259Kb / 8P
FAST CMOS 16-BIT REGISTER (3-STATE)
MARCH 2019
More results




Sobre a Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp es una compañía de semiconductores japoneses que proporciona una amplia gama de microcontroladores, sistemas a chips y dispositivos analógicos y de energía para diversas aplicaciones en los mercados automotrices, industriales y de consumo.
La compañía se formó en 2010 a través de la fusión de NEC Electronics Corporation y Renesas Technology Corporation.
Renesas es uno de los mayores proveedores de microcontroladores del mundo y es conocido por su experiencia en el desarrollo de tecnologías avanzadas en áreas como Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (IA) y electrónica automotriz.
La compañía tiene operaciones en más de 20 países y sus productos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com