Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

885012106030 Datasheet (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

885012106030 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
No. de pieza 885012106030
Descarga  885012106030 Descarga
Tamaño del archivo   765.34 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Descripción Electrónicos WCAP-CSGP Ceramic Capacitors 0603

885012106030 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
885012106030 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No. de pieza 885012106030
Descarga  885012106030 Click to download

Tamaño del archivo   765.34 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Descripción Electrónicos WCAP-CSGP Ceramic Capacitors 0603

885012106030 Datasheet (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


885012106030 Detalles de producto

General Information:
General Purpose MLCC
Ceramic Type X5R Class II
Temperature Coefficient ± 15 % max.
Operating Temperature -55 up to +85 °C
Storage Conditions
(in original packaging) 5 °C up to + 35 °C; 10 % up to 75 % RH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Dielectric Strength 5 sec. @250 % VR; Charge & Discharge Current <50 mA
Test conditions of Electrical Properties: +20 °C, 35 % RH if not specified differently
FIT according to separate documentation




Número de pieza similar - 885012106030

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
885012106031 WURTH-885012106031 Datasheet
546Kb / 9P
WCAP-CSGP Ceramic Capacitors 0603
001.000
885012106033 WURTH-885012106033 Datasheet
565Kb / 9P
WCAP-CSGP Ceramic Capacitors 0603
001.000
More results


Descripción similar - 885012106030

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
885012206086 WURTH-885012206086 Datasheet
504Kb / 9P
WCAP-CSGP Ceramic Capacitors 0603
002.000
885012206008 WURTH-885012206008 Datasheet
504Kb / 9P
WCAP-CSGP Ceramic Capacitors 0603
002.000
885012006045 WURTH-885012006045 Datasheet
504Kb / 9P
WCAP-CSGP Ceramic Capacitors 0603
002.000
885012206059 WURTH-885012206059 Datasheet
504Kb / 9P
WCAP-CSGP Ceramic Capacitors 0603
002.000
885012006076 WURTH-885012006076 Datasheet
503Kb / 9P
WCAP-CSGP Ceramic Capacitors 0603
002.000
885012206071R WURTH-885012206071R Datasheet
492Kb / 9P
WCAP-CSGP Ceramic Capacitors 0603
002.000
885012206075R WURTH-885012206075R Datasheet
564Kb / 9P
WCAP-CSGP Ceramic Capacitors 0603
001.000
885012206083R WURTH-885012206083R Datasheet
566Kb / 9P
WCAP-CSGP Ceramic Capacitors 0603
001.000
885012206095R WURTH-885012206095R Datasheet
555Kb / 9P
WCAP-CSGP Ceramic Capacitors 0603
001.001
885012206120 WURTH-885012206120 Datasheet
503Kb / 9P
WCAP-CSGP Ceramic Capacitors 0603
002.000
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com