Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

843S304I-100 Datasheet (PDF) - Renesas Technology Corp

843S304I-100 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
No. de pieza 843S304I-100
Descarga  843S304I-100 Descarga
Tamaño del archivo   666.21 Kbytes
Page   25 Pages
Fabricante Electrónico  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Página de inicio  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Descripción Electrónicos Crystal-to-LVPECL 100MHz Clock Synthesizer

843S304I-100 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
843S304I-100 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

No. de pieza 843S304I-100
Descarga  843S304I-100 Click to download

Tamaño del archivo   666.21 Kbytes
Page   25 Pages
Fabricante Electrónico  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Página de inicio  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Descripción Electrónicos Crystal-to-LVPECL 100MHz Clock Synthesizer

843S304I-100 Datasheet (HTML) - Renesas Technology Corp


843S304I-100 Detalles de producto

Features
Four LVPECL output pairs
Crystal oscillator interface: 25MHz
Output frequency: 100MHz
PCI Express Gen 2 (5 Gb/s) Jitter compliant
RMS phase jitter @ 100MHz (12kHz – 20MHz): 1.01ps (typical)
I2C support with readback capabilities up to 400kHz
Spread Spectrum for electromagnetic interference (EMI) reduction
3.3V operating supply mode
-40°C to 85°C ambient operating temperature
Available in lead-free (RoHS 6) package
HiPerClockS™




Número de pieza similar - 843S304I-100

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Integrated Device Techn...
843S06 IDT-843S06 Datasheet
335Kb / 23P
Low Voltage, Low Skew, 1.244GHz PLL Clock Synthesizer
logo
Renesas Technology Corp
843S06 RENESAS-843S06 Datasheet
509Kb / 24P
Low Voltage, Low Skew, 1.244GHz PLL Clock Synthesizer
10/23/15
logo
Integrated Device Techn...
843S06FYLF IDT-843S06FYLF Datasheet
335Kb / 23P
Low Voltage, Low Skew, 1.244GHz PLL Clock Synthesizer
logo
Renesas Technology Corp
843S06FYLF RENESAS-843S06FYLF Datasheet
509Kb / 24P
Low Voltage, Low Skew, 1.244GHz PLL Clock Synthesizer
10/23/15
logo
Integrated Device Techn...
843S06FYLFT IDT-843S06FYLFT Datasheet
335Kb / 23P
Low Voltage, Low Skew, 1.244GHz PLL Clock Synthesizer
More results


Descripción similar - 843S304I-100

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS843101I-100 ICST-ICS843101I-100 Datasheet
244Kb / 17P
FEMTOCLOCKS??CRYSTAL-TO-LVPECL 100MHZ FREQUENCY MARGINING SYNTHESIZER
REV. A OCTOBER 20, 2005
logo
Integrated Device Techn...
ICS843S1066 IDT-ICS843S1066 Datasheet
869Kb / 12P
CRYSTAL-TO-3.3V LVPECL CLOCK SYNTHESIZER
ICS843S1333 IDT-ICS843S1333 Datasheet
765Kb / 13P
CRYSTAL-TO-3.3V LVPECL CLOCK SYNTHESIZER
ICS843S104I-133 IDT-ICS843S104I-133 Datasheet
1Mb / 24P
Crystal-to-LVPECL 133MHz Clock Synthesizer
843S1333D IDT-843S1333D Datasheet
336Kb / 15P
Crystal-to-3.3V LVPECL Clock Synthesizer
849S625 IDT-849S625 Datasheet
390Kb / 24P
Crystal-to-LVPECL/LVDS Clock Synthesizer
logo
Renesas Technology Corp
843S104I-133 RENESAS-843S104I-133 Datasheet
645Kb / 25P
Crystal-to-LVPECL 133MHz Clock Synthesizer
April 28, 2016
ICS843156 RENESAS-ICS843156 Datasheet
488Kb / 21P
Crystal-to-LVPECL Clock Synthesizer
May 26, 2016
ICS843156I RENESAS-ICS843156I Datasheet
475Kb / 21P
Crystal-to-LVPECL Clock Synthesizer
NOVEMBER 28, 2012
843S1333D RENESAS-843S1333D Datasheet
529Kb / 16P
Crystal-to-3.3V LVPECL Clock Synthesizer
December 2, 2015
More results




Sobre a Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp es una compañía de semiconductores japoneses que proporciona una amplia gama de microcontroladores, sistemas a chips y dispositivos analógicos y de energía para diversas aplicaciones en los mercados automotrices, industriales y de consumo.
La compañía se formó en 2010 a través de la fusión de NEC Electronics Corporation y Renesas Technology Corporation.
Renesas es uno de los mayores proveedores de microcontroladores del mundo y es conocido por su experiencia en el desarrollo de tecnologías avanzadas en áreas como Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (IA) y electrónica automotriz.
La compañía tiene operaciones en más de 20 países y sus productos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com