Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

157102V12700 Datasheet (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

157102V12700 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
No. de pieza 157102V12700
Descarga  157102V12700 Descarga
Tamaño del archivo   1625.57 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Descripción Electrónicos WL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit

157102V12700 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
157102V12700 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No. de pieza 157102V12700
Descarga  157102V12700 Click to download

Tamaño del archivo   1625.57 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Descripción Electrónicos WL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit

157102V12700 Datasheet (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


157102V12700 Detalles de producto

General Information:
Operating Temperature -35 up to +85 °C
Storage Conditions (for single
parts) -35 up to +85 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 90 % RH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3




Número de pieza similar - 157102V12700

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
157102V12800 WURTH-157102V12800 Datasheet
1Mb / 10P
WL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit
001.000
More results


Descripción similar - 157102V12700

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
157143V12800 WURTH-157143V12800 Datasheet
951Kb / 10P
WL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit
001.001
157102S12700 WURTH-157102S12700 Datasheet
1Mb / 10P
WL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit
001.000
157102S12800 WURTH-157102S12800 Datasheet
1Mb / 10P
WL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit
001.001
157112B12700 WURTH-157112B12700 Datasheet
1Mb / 10P
WL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit
001.000
157112B12800 WURTH-157112B12800 Datasheet
1Mb / 10P
WL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit
001.000
157112S12800 WURTH-157112S12800 Datasheet
955Kb / 10P
WL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit
001.001
157112V12700 WURTH-157112V12700 Datasheet
954Kb / 10P
WL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit
001.001
157121B12700 WURTH-157121B12700 Datasheet
1Mb / 10P
WL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit
001.000
157121S12700 WURTH-157121S12700 Datasheet
955Kb / 10P
WL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit
001.001
157121S12800 WURTH-157121S12800 Datasheet
955Kb / 10P
WL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit
001.001
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com