Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

2196531030 Datasheet (PDF) - Molex Electronics Ltd.

2196531030 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
No. de pieza 2196531030
Descarga  2196531030 Descarga
Tamaño del archivo   293.13 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Página de inicio  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Descripción Electrónicos Micro-One ISL R-S 3ckt 50mm disc Sn

2196531030 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
2196531030 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

No. de pieza 2196531030
Descarga  2196531030 Click to download

Tamaño del archivo   293.13 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
Página de inicio  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
Descripción Electrónicos Micro-One ISL R-S 3ckt 50mm disc Sn

2196531030 Datasheet (HTML) - Molex Electronics Ltd.




Número de pieza similar - 2196531030

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Molex Electronics Ltd.
2196531020 MOLEX-2196531020 Datasheet
284Kb / 1P
Micro-One ISL R-S 2ckt 150mm disc Sn
2022/01/11
2196531021 MOLEX-2196531021 Datasheet
284Kb / 1P
Micro-One ISL R-S 2ckt 150mm disc Sn
2022/01/11
2196531021 MOLEX-2196531021 Datasheet
38Kb / 1P
Micro-One Wire-to-Board Connector System
04/25/2022
2196531022 MOLEX-2196531022 Datasheet
284Kb / 1P
Micro-One ISL R-S 2ckt 150mm disc Sn
2022/01/11
2196531023 MOLEX-2196531023 Datasheet
284Kb / 1P
Micro-One ISL R-S 2ckt 150mm disc Sn
2022/01/11
More results


Descripción similar - 2196531030

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Molex Electronics Ltd.
2196521032 MOLEX-2196521032 Datasheet
291Kb / 1P
Micro-One ISL R-R 3ckt 300mm disc Sn
2022/01/11
2196531040 MOLEX-2196531040 Datasheet
294Kb / 1P
Micro-One ISL R-S 4ckt 50mm disc Sn
2022/01/11
2196521020 MOLEX-2196521020 Datasheet
282Kb / 1P
Micro-One ISL R-R 2ckt 50mm disc Sn
2022/01/11
2196521040 MOLEX-2196521040 Datasheet
293Kb / 1P
Micro-One ISL R-R 4ckt 50mm disc Sn
2022/01/11
2196521050 MOLEX-2196521050 Datasheet
302Kb / 1P
Micro-One ISL R-R 5ckt 50mm disc Sn
2022/01/11
2196521060 MOLEX-2196521060 Datasheet
311Kb / 1P
Micro-One ISL R-R 6¢ckt 50mm disc Sn
2022/01/11
2196521080 MOLEX-2196521080 Datasheet
325Kb / 1P
Micro-One ISL R-R 8ckt 50mm disc Sn
2022/01/11
2196531060 MOLEX-2196531060 Datasheet
312Kb / 1P
Micro-One ISL R-S 6¢ckt 50mm disc Sn
2022/01/11
2196531080 MOLEX-2196531080 Datasheet
325Kb / 1P
Micro-One ISL R-S 8ckt 50mm disc Sn
2022/01/11
2196781030 MOLEX-2196781030 Datasheet
295Kb / 1P
Micro Latch 2.0 R-R 3ckt 50mm disc Sn
2022/03/08
More results




Sobre a Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. es una subsidiaria de Koch Industries, Inc., y es un fabricante global de soluciones de interconexión electrónica y de fibra óptica.

La compañía fue fundada en 1938 y tiene su sede en Lisle, Illinois.

Molex ofrece una amplia gama de productos de interconexión que incluyen conectores, conjuntos de cables, interruptores y otros componentes pasivos.

Estos productos se utilizan en diversas industrias, incluidas automotriz, comunicaciones de datos, electrónica de consumo, equipos industriales, dispositivos médicos y telecomunicaciones.

Con operaciones e instalaciones en más de 40 países, Molex es conocido por su liderazgo de innovación y tecnología en el mercado de soluciones de interconexión.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com