Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

DAHF100G120SA Datasheet (PDF) - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.

DAHF100G120SA Datasheet PDF - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.
No. de pieza DAHF100G120SA
Descarga  DAHF100G120SA Descarga
Tamaño del archivo   287.07 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  DACO [DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.]
Página de inicio  http://www.dacosemi.com/
Logo DACO - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.
Descripción Electrónicos IGBT Power Module 1200V/ 100A

DAHF100G120SA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
DAHF100G120SA Datasheet PDF - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.

No. de pieza DAHF100G120SA
Descarga  DAHF100G120SA Click to download

Tamaño del archivo   287.07 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  DACO [DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.]
Página de inicio  http://www.dacosemi.com/
Logo DACO - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.
Descripción Electrónicos IGBT Power Module 1200V/ 100A

DAHF100G120SA Datasheet (HTML) - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.


DAHF100G120SA Detalles de producto

Features

34mm Fast Switching Trench /
Field Stop IGBT Technology
Low Switching Losses
Super Fast Diodes

High Short Circuit Capabiity

Aplications

Welder / Power Supply
UPS Inverter

Industrial Motor Drive




Número de pieza similar - DAHF100G120SA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
DACO SEMICONDUCTOR CO.,...
DAHF150G120SA DACO-DAHF150G120SA Datasheet
579Kb / 6P
IGBT Power Module 1200V/ 150A
2023-05-26 rev. 1.5
DAHF150G120SB DACO-DAHF150G120SB Datasheet
512Kb / 5P
IGBT Power Module 1200V/ 150A
2023-07-25 rev. 1.3
More results


Descripción similar - DAHF100G120SA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Littelfuse
MG12100D-BA1MM LITTELFUSE-MG12100D-BA1MM Datasheet
1Mb / 6P
1200V 100A IGBT Module
logo
MacMic
MMG100D120B6HN MACMIC-MMG100D120B6HN Datasheet
540Kb / 5P
1200V 100A IGBT Module
MMG100J120U6HN MACMIC-MMG100J120U6HN Datasheet
290Kb / 6P
1200V 100A IGBT Module
MMG100J120U6TC MACMIC-MMG100J120U6TC Datasheet
616Kb / 6P
1200V 100A IGBT Module
MMG100J120UZ6HN MACMIC-MMG100J120UZ6HN Datasheet
294Kb / 4P
1200V 100A IGBT Module
MMG100J120UZ6T4N MACMIC-MMG100J120UZ6T4N Datasheet
232Kb / 4P
1200V 100A IGBT Module
MMG100J120UZ6TN MACMIC-MMG100J120UZ6TN Datasheet
650Kb / 4P
1200V 100A IGBT Module
MMG100S120B6TC MACMIC-MMG100S120B6TC Datasheet
359Kb / 6P
1200V 100A IGBT Module
MMG100S120B6UC MACMIC-MMG100S120B6UC Datasheet
1Mb / 6P
1200V 100A IGBT Module
MMG100S120UK6TN MACMIC-MMG100S120UK6TN Datasheet
429Kb / 5P
1200V 100A IGBT Module
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com