Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

DAHF200G120SB Datasheet (PDF) - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.

DAHF200G120SB Datasheet PDF - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.
No. de pieza DAHF200G120SB
Descarga  DAHF200G120SB Descarga
Tamaño del archivo   563.88 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  DACO [DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.]
Página de inicio  http://www.dacosemi.com/
Logo DACO - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.
Descripción Electrónicos IGBT Power Module 1200V/ 200A

DAHF200G120SB Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
DAHF200G120SB Datasheet PDF - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.

No. de pieza DAHF200G120SB
Descarga  DAHF200G120SB Click to download

Tamaño del archivo   563.88 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  DACO [DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.]
Página de inicio  http://www.dacosemi.com/
Logo DACO - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.
Descripción Electrónicos IGBT Power Module 1200V/ 200A

DAHF200G120SB Datasheet (HTML) - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.


DAHF200G120SB Detalles de producto

Features
® 62mm Fast Switching Trench
Field Stop IGBT Technology

® Low Switching Losses

® Super Fast Diodes

High Short Circuit Capabilty
Applications.

* Welder / Power Supply

* UPS Inverter

Industrial Motor Drive




Número de pieza similar - DAHF200G120SB

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
DACO SEMICONDUCTOR CO.,...
DAHF225G120SB DACO-DAHF225G120SB Datasheet
555Kb / 6P
IGBT Power Module 1200V/ 225A
2023-07-25 rev. 1.2
More results


Descripción similar - DAHF200G120SB

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Littelfuse
MG12200D-BN2MM LITTELFUSE-MG12200D-BN2MM Datasheet
1Mb / 5P
1200V 200A IGBT Module
MG12200D-BA1MM LITTELFUSE-MG12200D-BA1MM Datasheet
1Mb / 6P
1200V 200A IGBT Module
logo
MacMic
MMG200D120B6HN MACMIC-MMG200D120B6HN Datasheet
541Kb / 5P
1200V 200A IGBT Module
MMG200D120B6TC MACMIC-MMG200D120B6TC Datasheet
738Kb / 6P
1200V 200A IGBT Module
MMG200D120UA6TC MACMIC-MMG200D120UA6TC Datasheet
539Kb / 6P
1200V 200A IGBT Module
MMG200D120UA6TN MACMIC-MMG200D120UA6TN Datasheet
518Kb / 5P
1200V 200A IGBT Module
MMG200D120UK6TN MACMIC-MMG200D120UK6TN Datasheet
517Kb / 5P
1200V 200A IGBT Module
MMG200Q120B6TC MACMIC-MMG200Q120B6TC Datasheet
633Kb / 6P
1200V 200A IGBT Module
MMG200Q120B6TN MACMIC-MMG200Q120B6TN Datasheet
518Kb / 5P
1200V 200A IGBT Module
MMGT200Q120B6C MACMIC-MMGT200Q120B6C Datasheet
1Mb / 6P
1200V 200A IGBT Module
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com