Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

DTQ2210 Datasheet (PDF) - DinTek Semiconductor Co,.Ltd

DTQ2210 Datasheet PDF - DinTek Semiconductor Co,.Ltd
No. de pieza DTQ2210
Descarga  DTQ2210 Descarga
Tamaño del archivo   393.57 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  DINTEK [DinTek Semiconductor Co,.Ltd]
Página de inicio  http://www.daysemi.jp/
Logo DINTEK - DinTek Semiconductor Co,.Ltd
Descripción Electrónicos N-Channel 20 V (D-S) MOSFET

DTQ2210 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
DTQ2210 Datasheet PDF - DinTek Semiconductor Co,.Ltd

No. de pieza DTQ2210
Descarga  DTQ2210 Click to download

Tamaño del archivo   393.57 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  DINTEK [DinTek Semiconductor Co,.Ltd]
Página de inicio  http://www.daysemi.jp/
Logo DINTEK - DinTek Semiconductor Co,.Ltd
Descripción Electrónicos N-Channel 20 V (D-S) MOSFET

DTQ2210 Datasheet (HTML) - DinTek Semiconductor Co,.Ltd


DTQ2210 Detalles de producto

FEATURES
• DT-Trench Power MOSFET
• ESD Protected: 4000 V
• Common Drain
APPLICATIONS
• 1-2 Cell Battery Protection Circuitry




Número de pieza similar - DTQ2210

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTQ2200 DINTEK-DTQ2200 Datasheet
614Kb / 7P
N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
DTQ2208 DINTEK-DTQ2208 Datasheet
476Kb / 9P
N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
DTQ2221 DINTEK-DTQ2221 Datasheet
935Kb / 9P
P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
DTQ2241 DINTEK-DTQ2241 Datasheet
491Kb / 9P
P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results


Descripción similar - DTQ2210

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SI1906DL VISHAY-SI1906DL Datasheet
43Kb / 4P
N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
28-Aug-00
SI4426DY VISHAY-SI4426DY Datasheet
65Kb / 4P
N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
15-May-00
SI1410EDH VISHAY-SI1410EDH Datasheet
49Kb / 5P
N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
31-Oct-05
SI7348DP VISHAY-SI7348DP Datasheet
50Kb / 5P
N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
31-Mar-03
SI5432DC VISHAY-SI5432DC Datasheet
112Kb / 7P
N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
22-Sep-08
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI2314EDS KEXIN-KI2314EDS Datasheet
50Kb / 2P
N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR440DP VISHAY-SIR440DP Datasheet
112Kb / 7P
N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
04-Aug-08
SIR484DP VISHAY-SIR484DP Datasheet
126Kb / 7P
N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
03-Nov-08
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTS2300S DINTEK-DTS2300S Datasheet
327Kb / 7P
N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI8406DB VISHAY-SI8406DB Datasheet
151Kb / 10P
N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
30-Apr-12
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com