Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

1376543 Datasheet (PDF) - PHOENIX CONTACT

1376543 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
No. de pieza 1376543
Descarga  1376543 Descarga
Tamaño del archivo   318.08 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Página de inicio  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Descripción Electrónicos D32H 2,2/ 2-V-5,08-X - PCB header

1376543 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
1376543 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

No. de pieza 1376543
Descarga  1376543 Click to download

Tamaño del archivo   318.08 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Página de inicio  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Descripción Electrónicos D32H 2,2/ 2-V-5,08-X - PCB header

1376543 Datasheet (HTML) - PHOENIX CONTACT


1376543 Detalles de producto

PCB headers, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin,
contact connection type: Pin, number of rows: 1, number of positions: 2, product range: D32H
2,2/..-V, pitch: 5.08 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.8
mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: CONNEXIS D, Pin connector pattern
alignment: Standard, locking: Snap-in locking, mounting: Engagement nose, type of packaging:
packed in cardboard

Your advantages
• Well-known mounting principle allows worldwide use
• Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
• Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
• Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection




Número de pieza similar - 1376543

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
PHOENIX CONTACT
1376540 PHOENIX-1376540 Datasheet
319Kb / 8P
D32H 2,2/ 6-H-5,08-X - PCB header
1376541 PHOENIX-1376541 Datasheet
318Kb / 8P
D32H 2,2/ 8-H-5,08-X - PCB header
1376542 PHOENIX-1376542 Datasheet
317Kb / 8P
D32H 2,2/10-H-5,08-X - PCB header
1376545 PHOENIX-1376545 Datasheet
318Kb / 8P
D32H 2,2/ 3-V-5,08-X - PCB header
1376546 PHOENIX-1376546 Datasheet
319Kb / 8P
D32H 2,2/ 4-V-5,08-X - PCB header
More results


Descripción similar - 1376543

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
PHOENIX CONTACT
1376548 PHOENIX-1376548 Datasheet
318Kb / 8P
D32H 2,2/ 6-V-5,08-X - PCB header
1376545 PHOENIX-1376545 Datasheet
318Kb / 8P
D32H 2,2/ 3-V-5,08-X - PCB header
1378286 PHOENIX-1378286 Datasheet
318Kb / 8P
D32H 2,2/ 2-V-5,08-Y - PCB header
1376532 PHOENIX-1376532 Datasheet
322Kb / 8P
D32H 2,2/ 2-H-5,08-X - PCB header
1376542 PHOENIX-1376542 Datasheet
317Kb / 8P
D32H 2,2/10-H-5,08-X - PCB header
1376551 PHOENIX-1376551 Datasheet
317Kb / 8P
D32H 2,2/ 8-V-5,08-X - PCB header
1376533 PHOENIX-1376533 Datasheet
322Kb / 8P
D32H 2,2/ 3-H-5,08-X - PCB header
1376546 PHOENIX-1376546 Datasheet
319Kb / 8P
D32H 2,2/ 4-V-5,08-X - PCB header
1376547 PHOENIX-1376547 Datasheet
318Kb / 8P
D32H 2,2/ 5-V-5,08-X - PCB header
1376552 PHOENIX-1376552 Datasheet
316Kb / 8P
D32H 2,2/10-V-5,08-X - PCB header
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com