Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

TK4A60DB Datasheet (PDF) - Toshiba Semiconductor

TK4A60DB Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor
No. de pieza TK4A60DB
Descarga  TK4A60DB Descarga
Tamaño del archivo   261.5 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Página de inicio  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Descripción Electrónicos TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type (π-MOSⅦ)

TK4A60DB Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TK4A60DB Datasheet PDF - Toshiba Semiconductor

No. de pieza TK4A60DB
Descarga  TK4A60DB Click to download

Tamaño del archivo   261.5 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Página de inicio  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor
Descripción Electrónicos TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type (π-MOSⅦ)

TK4A60DB Datasheet (HTML) - Toshiba Semiconductor


TK4A60DB Detalles de producto

Switching Regulator Applications
• Low drain-source ON-resistance: RDS (ON) = 1.6Ω(typ.)
• High forward transfer admittance: |Yfs| = 2.2 S (typ.)
• Low leakage current: IDSS = 10 μA (max) (VDS = 600V)
• Enhancement mode: Vth = 2.4 to 4.4 V (VDS = 10 V, ID = 1 mA)




Número de pieza similar - TK4A60DB

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Toshiba Semiconductor
TK4A60DB TOSHIBA-TK4A60DB Datasheet
1Mb / 73P
Bipolar Small-Signal Transistors
logo
Inchange Semiconductor ...
TK4A60DB ISC-TK4A60DB Datasheet
281Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Descripción similar - TK4A60DB

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Toshiba Semiconductor
HN1K04FU TOSHIBA-HN1K04FU Datasheet
124Kb / 5P
TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type
16-Jan-2002
SSM3K17FU TOSHIBA-SSM3K17FU Datasheet
234Kb / 5P
TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type
SSM6N04FU TOSHIBA-SSM6N04FU Datasheet
175Kb / 5P
TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type
28-Mar-2003
SSM3K116TU TOSHIBA-SSM3K116TU_14 Datasheet
166Kb / 5P
TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type
SSM6K202FE TOSHIBA-SSM6K202FE_14 Datasheet
194Kb / 5P
TOSHIBA Field-Effect Transistor Silicon N-Channel MOS Type
K15A50D TOSHIBA-K15A50D Datasheet
256Kb / 6P
TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type (MOS)
2SK3565 TOSHIBA-2SK3565_V01 Datasheet
218Kb / 6P
TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type, π-MOSIV
2013-11-01
2SK4106 TOSHIBA-2SK4106 Datasheet
181Kb / 6P
TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type (π-MOSVI)
2009-09-29
K4110 TOSHIBA-K4110 Datasheet
199Kb / 6P
TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type (π-MOSVI)
2009-09-29
K8A55DA TOSHIBA-K8A55DA Datasheet
297Kb / 6P
TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type (π-MOSⅦ)
2013-11-01
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com