Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

560112132016 Datasheet (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

560112132016 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
No. de pieza 560112132016
Descarga  560112132016 Descarga
Tamaño del archivo   713.03 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Descripción Electrónicos WRIS-RSKS Thick Film - Anti- Sulfur General Purpose

560112132016 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
560112132016 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No. de pieza 560112132016
Descarga  560112132016 Click to download

Tamaño del archivo   713.03 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Descripción Electrónicos WRIS-RSKS Thick Film - Anti- Sulfur General Purpose

560112132016 Datasheet (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


560112132016 Detalles de producto

General Information:
Resistance Element Type RuO2
Resistor Technology Thick Film Resistors
Operating Temperature -55 up to +155 °C
Storage Conditions
(in original packaging) 5 °C up to + 35 °C; 25 % up to 75 % RH
Test conditions of electrical properties: +20 °C, 35 % RH if not specified differently
Sulfur resistant: Tested according to ASTM-B-809
FIT according to separate documentation
Component conform to REACh and RoHS requirements and standards




Número de pieza similar - 560112132016

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
560112132010 WURTH-560112132010 Datasheet
713Kb / 9P
WRIS-RSKS Thick Film - Anti- Sulfur General Purpose
001.000
560112132011 WURTH-560112132011 Datasheet
713Kb / 9P
WRIS-RSKS Thick Film - Anti- Sulfur General Purpose
001.000
560112132012 WURTH-560112132012 Datasheet
713Kb / 9P
WRIS-RSKS Thick Film - Anti- Sulfur General Purpose
001.000
560112132013 WURTH-560112132013 Datasheet
713Kb / 9P
WRIS-RSKS Thick Film - Anti- Sulfur General Purpose
001.000
560112132014 WURTH-560112132014 Datasheet
712Kb / 9P
WRIS-RSKS Thick Film - Anti- Sulfur General Purpose
001.000
More results


Descripción similar - 560112132016

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Riedon Powertron
ASC0402-100RF1 RIEDON-ASC0402-100RF1 Datasheet
183Kb / 3P
Anti-Sulfur Thick Film Chip Resistor
ASC0603-100RF1 RIEDON-ASC0603-100RF1 Datasheet
183Kb / 3P
Anti-Sulfur Thick Film Chip Resistor
ASC0805-100RF1 RIEDON-ASC0805-100RF1 Datasheet
183Kb / 3P
Anti-Sulfur Thick Film Chip Resistor
ASC1206-100RF1 RIEDON-ASC1206-100RF1 Datasheet
183Kb / 3P
Anti-Sulfur Thick Film Chip Resistor
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
560050310010 WURTH-560050310010 Datasheet
342Kb / 6P
WRIS-KSKE Thick Film Resistors
001.000
560050316001 WURTH-560050316001 Datasheet
347Kb / 6P
WRIS-KSKE Thick Film Resistors
001.000
560050320003 WURTH-560050320003 Datasheet
346Kb / 6P
WRIS-KSKE Thick Film Resistors
001.000
560050363012 WURTH-560050363012 Datasheet
346Kb / 6P
WRIS-KSKE Thick Film Resistors
001.000
561020132009 WURTH-561020132009 Datasheet
309Kb / 6P
WRIS-KWKB Thick Film Resistors
001.001
561020132032 WURTH-561020132032 Datasheet
347Kb / 6P
WRIS-KWKB Thick Film Resistors
001.001
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com