Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

1627735 Datasheet (PDF) - PHOENIX CONTACT

1627735 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
No. de pieza 1627735
Descarga  1627735 Descarga
Tamaño del archivo   396.69 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricante Electrónico  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Página de inicio  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Descripción Electrónicos CA-12S2N128007 - Cable connector

1627735 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
1627735 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

No. de pieza 1627735
Descarga  1627735 Click to download

Tamaño del archivo   396.69 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricante Electrónico  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Página de inicio  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Descripción Electrónicos CA-12S2N128007 - Cable connector

1627735 Datasheet (HTML) - PHOENIX CONTACT


1627735 Detalles de producto

M23, Cable connector, series: CA, straight, shielded: yes, Screw locking mechanism, No. of pos.
: 12, Direction of rotation: Counter direction, contact connection type: Socket, Solder connection,
cable diameter range: 6 mm ... 10 mm, coding: N, Alternative product in accordance with RoHS
II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %) item no.: 1245508

Your advantages
• Safe use in the field, thanks to high degree of protection
• Connector for flexible on-site assembly
• Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
• Solder connection: proven connection technology for various litz wires




Número de pieza similar - 1627735

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Festo Corporation.
162773 FESTO-162773 Datasheet
87Kb / 1P
Air preparation unit
8/17/22
logo
PHOENIX CONTACT
1627731 PHOENIX-1627731 Datasheet
493Kb / 9P
EV-T2G3P-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - AC charging cable
More results


Descripción similar - 1627735

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
PHOENIX CONTACT
1619334 PHOENIX-1619334 Datasheet
252Kb / 6P
Cable connector - CA-09P1N12T0DN
1619344 PHOENIX-1619344 Datasheet
252Kb / 6P
Cable connector - CA-19P1N12T008S
1619353 PHOENIX-1619353 Datasheet
241Kb / 6P
Cable connector - CA-16S1N12T008S
1619366 PHOENIX-1619366 Datasheet
244Kb / 6P
Cable connector - CA-07S1N12T008S
1619374 PHOENIX-1619374 Datasheet
242Kb / 6P
Cable connector - CA-19S1N12T007S
1619412 PHOENIX-1619412 Datasheet
241Kb / 6P
Cable connector - CA-12S1N12T006S
1619429 PHOENIX-1619429 Datasheet
262Kb / 6P
Cable connector - CA-17P1N12T0DNS
1620181 PHOENIX-1620181 Datasheet
249Kb / 6P
Cable connector - CA-16P1N12T008
1619725 PHOENIX-1619725 Datasheet
65Kb / 4P
Cable connector - CA-19P1N128006
1619729 PHOENIX-1619729 Datasheet
64Kb / 4P
Cable connector - CA-17P1N128006
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com