Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

FDD86567 Datasheet (PDF) - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

FDD86567 Datasheet PDF - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED
No. de pieza FDD86567
Descarga  FDD86567 Descarga
Tamaño del archivo   1066.54 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  BYCHIP [BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED]
Página de inicio  http://www.bychip.cn/
Logo BYCHIP - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED
Descripción Electrónicos N-channel Enhancement Mode Power MOSFET

FDD86567 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
FDD86567 Datasheet PDF - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

No. de pieza FDD86567
Descarga  FDD86567 Click to download

Tamaño del archivo   1066.54 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  BYCHIP [BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED]
Página de inicio  http://www.bychip.cn/
Logo BYCHIP - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED
Descripción Electrónicos N-channel Enhancement Mode Power MOSFET

FDD86567 Datasheet (HTML) - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED


FDD86567 Detalles de producto

Features
 VDS= 60V, ID= 50A
RDS(ON) < 12 mΩ @ VGS = 10V
RDS(ON) < 16 mΩ @ VGS =4.5V

General Features
● Advanced Trench Technology
● Provide Excellent RDS(ON) and Low Gate
Charge
● Lead Free and Green Available




Número de pieza similar - FDD86567

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD86567 ISC-FDD86567 Datasheet
353Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FDD86567_F085 FAIRCHILD-FDD86567_F085 Datasheet
400Kb / 6P
Primary Switch for 12V Systems
More results


Descripción similar - FDD86567

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
GTM CORPORATION
G2N7002K GTM-G2N7002K Datasheet
368Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G111K GTM-G111K Datasheet
366Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G138 GTM-G138 Datasheet
324Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G301K GTM-G301K Datasheet
296Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2304A GTM-G2304A Datasheet
371Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2308E GTM-G2308E Datasheet
330Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE20N03 GTM-GE20N03 Datasheet
296Kb / 5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE40N03 GTM-GE40N03 Datasheet
251Kb / 5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE50L02 GTM-GE50L02 Datasheet
258Kb / 5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE70N03 GTM-GE70N03 Datasheet
299Kb / 5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com