Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

1489579 Datasheet (PDF) - PHOENIX CONTACT

1489579 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
No. de pieza 1489579
Descarga  1489579 Descarga
Tamaño del archivo   501.33 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Página de inicio  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Descripción Electrónicos SACC-P12MRX-8CT-CL SH - Data connector

1489579 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
1489579 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

No. de pieza 1489579
Descarga  1489579 Click to download

Tamaño del archivo   501.33 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Página de inicio  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Descripción Electrónicos SACC-P12MRX-8CT-CL SH - Data connector

1489579 Datasheet (HTML) - PHOENIX CONTACT


1489579 Detalles de producto

Data connector, Ethernet CAT6A (10 Gbps), PROFINET CAT6A (10 Gbps), 8-position, Plug
angled M12 Push-Pull, coding: X, Crimp connection, external cable diameter 6.5 mm ... 10 mm,
without crimp contacts

Your advantages
• Extremely compact, thanks to the small wiring space and high contact density
• Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
• Safely shielded: reliable shield connection even under extreme mechanical strain
• Robust connection: suitable for railway applications with high shock and vibration loads




Número de pieza similar - 1489579

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Heyco.
14895 HEYCO-14895 Datasheet
84Kb / 1P
Heyco®-Tite Brass Liquid Tight Cordgrips
logo
Adels-Contact
14895310 ADELS-14895310 Datasheet
142Kb / 1P
AC 164 NLSB/315 100 white
09/12/2019
14895320 ADELS-14895320 Datasheet
142Kb / 1P
AC 164 NLSB/315 200 white
09/12/2019
14895330 ADELS-14895330 Datasheet
142Kb / 1P
AC 164 NLSB/315 300 white
09/12/2019
logo
PHOENIX CONTACT
1489580 PHOENIX-1489580 Datasheet
488Kb / 8P
SACC-P12MSX-8CT-CL SH - Data connector
More results


Descripción similar - 1489579

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
PHOENIX CONTACT
1021783 PHOENIX-1021783 Datasheet
107Kb / 4P
Connector - SACC-P12MSX-8CT-CL SH
1021784 PHOENIX-1021784 Datasheet
109Kb / 4P
Connector - SACC-P12MRX-8CT-CL SH
1422844 PHOENIX-1422844 Datasheet
158Kb / 8P
Data connector - SACC-M12MSX-8CT-CL SH
09/12/2020
1080235 PHOENIX-1080235 Datasheet
597Kb / 13P
SACC-M12MSL-4FEPL-CL SH - Power connector
1027478 PHOENIX-1027478 Datasheet
452Kb / 12P
SACC-M12FSL-4FECT-CL SH - Power connector
1323169 PHOENIX-1323169 Datasheet
198Kb / 4P
SACC-M8MSD-4PL-CL SH PN - Data connector
1328199 PHOENIX-1328199 Datasheet
198Kb / 4P
SACC-M8FSD-4PL-CL SH PN - Data connector
1422845 PHOENIX-1422845 Datasheet
495Kb / 15P
SACC-M12MRX-8CT-CL SH - Data connector
1027477 PHOENIX-1027477 Datasheet
455Kb / 12P
SACC-M12MSL-4FECT-CL SH - Power connector
1080228 PHOENIX-1080228 Datasheet
618Kb / 14P
SACC-M12FSK-4PEPL-CL SH - Power connector
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com